データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1515-E データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK1515-E
部品情報  Silicon N Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1515-E データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1515-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1515-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1515-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1515-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1515-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1515-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1515-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2SK1515, 2SK1516
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 6 of 6
Package Dimensions
φ3.2 ± 0.2
4.8 ± 0.2
1.5
2.8
0.6 ± 0.2
1.0 ± 0.2
15.6 ± 0.3
1.6
1.4 Max
2.0
3.6
0.9
1.0
5.45 ± 0.5
5.45 ± 0.5
Package Name
PRSS0004ZE-A
TO-3P / TO-3PV
MASS[Typ.]
5.0g
SC-65
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Ordering Information
Part Name
Quantity
Shipping Container
2SK1515-E
360 pcs
Box (Tube)
2SK1516-E
360 pcs
Box (Tube)
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.


同様の部品番号 - 2SK1515-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1515 HITACHI-2SK1515 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1515 ISC-2SK1515 Datasheet
67Kb / 2P
   Drain Current ?밒D=10A@ TC=25C
More results

同様の説明 - 2SK1515-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com