データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1368 データシート(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SD1368
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD1368 データシート(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  2SD1368 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD1368 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SD1368
Rev.2.00 Aug 10, 2005 page 3 of 5
Main Characteristics
8
410
6
2
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
0
100
80
60
40
20
Typical Output Characteristics
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05 mA
IB = 0
0.4
1.6
0.8
2.0
1.2
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
0
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
Typical Output Characteristics
10
5 mA
15
20
25
30
35
40
IB = 0
01.0
0.2
0.8
0.4
0.6
Base to Emitter Voltage VBE (V)
1,000
300
100
30
10
3
1
Typical Transfer Characteristics
VCE = 2 V
10
100
1,000
30
300
3
1
Collector Current IC (mA)
10,000
3,000
1,000
300
100
30
10
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
Pulse
VCE = 2 V
1,000
300
30
100
10
Collector Current IC (mA)
1.0
0.3
0.1
0.03
0.01
VBE(sat)
VCE(sat)
Saturation Voltage vs. Collector Current
Pulse
IC = 10 IB
150
100
50
Ambient Temperature Ta (°C)
0
1.2
0.8
0.4
Maximum Collector Dissipation Curve


同様の部品番号 - 2SD1368

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1368 HITACHI-2SD1368 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1368 KEXIN-2SD1368 Datasheet
51Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD1368-A KEXIN-2SD1368-A Datasheet
421Kb / 2P
   NPN Transistors
2SD1368-A-HF KEXIN-2SD1368-A-HF Datasheet
738Kb / 2P
   NPN Transistors
2SD1368-B KEXIN-2SD1368-B Datasheet
421Kb / 2P
   NPN Transistors
More results

同様の説明 - 2SD1368

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com