データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP25NM60N データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP25NM60N
部品情報  N-channel 600 V, 0.130 廓 , 21 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP25NM60N データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP25NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP25NM60N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
STB25NM60Nx - STF25NM60N - STP25NM60N - STW25NM60N
Package mechanical data
11/18
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116


同様の部品番号 - STP25NM60N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP25NM60N STMICROELECTRONICS-STP25NM60N Datasheet
273Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V 0.140-20A TO-220/FP/DAK/TO-247 SECOND GENERATION MDmesh MOSFET
STP25NM60N STMICROELECTRONICS-STP25NM60N Datasheet
523Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.140廓 - 20A - TO-220 /FP- I2/D2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP25NM60ND STMICROELECTRONICS-STP25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STP25NM60ND STMICROELECTRONICS-STP25NM60ND Datasheet
600Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.13 廓, 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
logo
Inchange Semiconductor ...
STP25NM60ND ISC-STP25NM60ND Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - STP25NM60N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB30NM60N STMICROELECTRONICS-STB30NM60N_08 Datasheet
768Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.1 廓, 25 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, TO-247, D2PAK, I2PAK
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STX25NM60ND STMICROELECTRONICS-STX25NM60ND Datasheet
600Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.13 廓, 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N_08 Datasheet
573Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.250 廓 - 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - TO-247 - TO-220FP - I2PAK - D2PAK
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STB15NM60ND STMICROELECTRONICS-STB15NM60ND Datasheet
600Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STP21NM60ND STMICROELECTRONICS-STP21NM60ND Datasheet
545Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.17 廓, 17 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com