データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP130NH02L データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP130NH02L
部品情報  N-channel 24V - 0.0034廓 - 120A - TO-220 STripFET??Power MOSFET for DC-DC conversion
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP130NH02L データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STP130NH02L_07 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP130NH02L_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
Contents
STP130NH02L
2/14
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5
Appendix A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


同様の部品番号 - STP130NH02L_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP130NH02L STMICROELECTRONICS-STP130NH02L Datasheet
321Kb / 13P
   N-CHANNEL 24V - 0.0034 ??- 120A D짼PAK/TO-220 STripFET??III POWER MOSFET FOR DC-DC CONVERSION
More results

同様の説明 - STP130NH02L_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB130NH02L STMICROELECTRONICS-STB130NH02L Datasheet
321Kb / 13P
   N-CHANNEL 24V - 0.0034 ??- 120A D짼PAK/TO-220 STripFET??III POWER MOSFET FOR DC-DC CONVERSION
STB300NH02L_0709 STMICROELECTRONICS-STB300NH02L_0709 Datasheet
329Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB300NH02L STMICROELECTRONICS-STB300NH02L Datasheet
474Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET TM Power MOSFET
STB185N55F3 STMICROELECTRONICS-STB185N55F3 Datasheet
335Kb / 14P
   N-channel 55V - 3.2m廓 - 120A - D2PAK/TO-220 STripFET??Power MOSFET
STB180N55F3 STMICROELECTRONICS-STB180N55F3 Datasheet
440Kb / 14P
   N-channel 55V - 3.2m廓 - 120A - D2PAK/TO-220 STripFET??Power MOSFET
STP120NH03L STMICROELECTRONICS-STP120NH03L Datasheet
508Kb / 17P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 60A - TO-220 / D2PAK / I2PAK STripFET Power MOSFET for DC-DC conversion
STP200N4F3 STMICROELECTRONICS-STP200N4F3 Datasheet
319Kb / 14P
   N-channel 40V - 0.0035廓 - 120A - D2PAK - TO-220 planar STripFET??Power MOSFET
STB160N75F3_0710 STMICROELECTRONICS-STB160N75F3_0710 Datasheet
390Kb / 16P
   N-channel 75V - 3.5m廓 - 120A - TO-220 - TO-247 - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STP80NF03L-04 STMICROELECTRONICS-STP80NF03L-04 Datasheet
49Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.0034 ohm - 80A TO-220 STripFET POWER MOSFET
STSJ80N4LLF3 STMICROELECTRONICS-STSJ80N4LLF3 Datasheet
298Kb / 12P
   N-channel 40V - 0.0042廓 - 18A - PowerSO-8??STripFET?줚II Power MOSFET for DC-DC conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com