データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

8TQ100SPBF データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 8TQ100SPBF
部品情報  Schottky Rectifier, 8 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

8TQ100SPBF データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  8TQ100SPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 8TQ100SPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 8TQ100SPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 8TQ100SPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 8TQ100SPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 8TQ100SPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Document Number: 94266
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 26-May-08
3
8TQ...SPbF Series
Schottky Rectifier, 8 A
Vishay High Power Products
Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics
Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current vs.
Reverse Voltage
Fig. 3 - Typical Junction Capacitance vs. Reverse Voltage
Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance ZthJC Characteristics
0.1
1
100
10
1000
VFM - Forward Voltage Drop (V)
0.6
0.4
0.8
1.2
1.8
1.6
0.2
1.0
1.4
2.0 2.2
0
T
J = 175 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
0.001
0.0001
1
10
100
0.1
0.01
VR - Reverse Voltage (V)
20
40
80
100
60
0
T
J = 175 °C
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = 75 °C
T
J = 50 °C
T
J = 25 °C
100
1000
VR - Reverse Voltage (V)
40
20
60
80
100 110
30
10
50
70
90
0
T
J = 25 °C
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t1 - Rectangular Pulse Duration (s)
Single pulse
(thermal resistance)
D = 0.75
D = 0.50
D = 0.33
D = 0.25
D = 0.20


同様の部品番号 - 8TQ100SPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
8TQ100SPBF IRF-8TQ100SPBF Datasheet
215Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER 8 Amp
logo
Vishay Siliconix
8TQ100SPBF VISHAY-8TQ100SPBF Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 15-Mar-10
8TQ100SPBF VISHAY-8TQ100SPBF Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 15-Mar-10
More results

同様の説明 - 8TQ100SPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
8TQ060PBF VISHAY-8TQ060PBF_12 Datasheet
177Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 29-Aug-11
8TQ080GPBF VISHAY-8TQ080GPBF Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 11-Oct-11
8TQ100GSPBF VISHAY-8TQ100GSPBF Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 17-Apr-08
8TQ100S VISHAY-8TQ100S Datasheet
107Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 19-Aug-08
8TQ100GPBF VISHAY-8TQ100GPBF Datasheet
112Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 17-Apr-08
80SQ030 VISHAY-80SQ030 Datasheet
106Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 07-Nov-08
8TQ080SPBF VISHAY-8TQ080SPBF_10 Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 15-Mar-10
8TQ100 VISHAY-8TQ100 Datasheet
121Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 19-Aug-08
8TQ100GS VISHAY-8TQ100GS Datasheet
108Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 18-Jun-08
8TQ080GSPBF VISHAY-8TQ080GSPBF_10 Datasheet
112Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 23-Mar-10
VS-8TQPBF VISHAY-VS-8TQPBF Datasheet
178Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 29-Aug-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com