データシートサーチシステム |
|
LC074146LP データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC074146LP データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device |
3 / 31 page LC074146LP No.A0906-3/31 Circuit Block Diagram MCLKO VIDEOOUT to Speaker Select MICINP MICINN MICOUT LOUT2 SPKIN VIDEOIN SPOUTN SPOUTP BEEP -6/0dB 0dB MIC Power VREF1 REG VREF2 LPF MIC Pre-Amp MIC ALC/Limiter DAC 16bit LOUT1 D_VOL FLT • HPF • Notch • HSF Inter -Face ALCIN Serial IF /Register/ SCK SDA PDNB CSB MCLKIN BCLK LRCLK ADOUT PLL DAIN a b a b a b 256fs fs 32fs 64fs 1/1 1/2 MAX:27MHz MAX:13.5MHz ADC 16bit ALC cont. VREF 1/8,1/4 1/256 PGA B n B Audio_Format IF (I 2S, Left-justified mode, Right-justified mode) BCLK: 64fs/32fs AMP control +12dB MPU MCLKO(system clock) MAX: 256fs=256 ×48kHz =12.288MHz |
同様の部品番号 - LC074146LP |
|
同様の説明 - LC074146LP |