データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFPS43N50KPBF データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 IRFPS43N50KPBF
部品情報  RFPS43N50K
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRFPS43N50KPBF データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRFPS43N50KPBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
www.vishay.com
Document Number: 91262
6
S-81367-Rev. B, 21-Jul-08
IRFPS43N50K, SiHFPS43N50K
Vishay Siliconix
Fig. 12c - Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
Fig. 13a - Basic Gate Charge Waveform
Fig. 13b - Gate Charge Test Circuit
25
50
75
100
125
150
0
500
1000
1500
2000
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
22A
30A
47A
Q
GS
Q
GD
Q
G
VG
Charge
10 V
D.U.T.
3 mA
V
GS
V
DS
I
G
I
D
0.3 µF
0.2 µF
50 k
Ω
12 V
Current regulator
Current sampling resistors
Same type as D.U.T.
+
-


同様の部品番号 - IRFPS43N50KPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFPS43N50KPBF IRF-IRFPS43N50KPBF Datasheet
130Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.078廓 , ID = 47A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com