データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1035X データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1035X
部品情報  Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1035X データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1035X_08 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1035X_08 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Document Number: 71426
S-80643-Rev. B, 24-Mar-08
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si1035X
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS TA = 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0123456
VGS = 5 thru 2.5 V
2 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
1.8 V
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
ID - Drain Current (mA)
VGS = 1.8 V
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
VDS = 10 V
ID = 150 mA
Q g - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
100
200
300
400
500
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TJ = - 55 °C
125 °C
25 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
20
40
60
80
100
120
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VGS = 0 V
f = 1 MHz
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
VGS = 4.5 V
ID = 150 mA
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS = 1.8 V
ID = 125 mA


同様の部品番号 - SI1035X_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1035X VISHAY-SI1035X_10 Datasheet
131Kb / 10P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 08-Nov-10
SI1035X VISHAY-SI1035X_V01 Datasheet
160Kb / 10P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI1035X_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1016CX VISHAY-SI1016CX Datasheet
200Kb / 12P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI1035X VISHAY-SI1035X_V01 Datasheet
160Kb / 10P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1016X VISHAY-SI1016X Datasheet
53Kb / 7P
   Complementary N and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-01
SI1016CX VISHAY-SI1016CX_V01 Datasheet
240Kb / 12P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1016X VISHAY-SI1016X_V01 Datasheet
159Kb / 10P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1016X VISHAY-SI1016X_08 Datasheet
107Kb / 8P
   Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-80427-Rev. D, 03-Mar-08
SI1035X VISHAY-SI1035X_10 Datasheet
131Kb / 10P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 08-Nov-10
SI1035X VISHAY-SI1035X Datasheet
53Kb / 7P
   Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-01
logo
Vishay Telefunken
SI1016CX TFUNK-SI1016CX Datasheet
237Kb / 12P
   Complementary N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1016X-T1 VISHAY-SI1016X-T1 Datasheet
216Kb / 17P
   Complementary N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 03-Mar-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com