データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1419DH データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1419DH
部品情報  P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1419DH データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1419DH_08 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1419DH_08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1419DH_08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1419DH_08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1419DH_08 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1419DH_08 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Si1419DH
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
4
Document Number: 73241
S-50368—Rev. B, 28-Feb-05
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
−0.5
−0.2
0.1
0.4
0.7
1.0
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
Threshold Voltage
TJ − Temperature (_C)
0
4
12
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
Time (sec)
8
10
10−3
10−2
1
10
600
10−1
10−4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 100_C/W
3. TJM − TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
1
1000
10
0.1
0.01
6
Safe Operating Area
1
0.1
0.1
10
1000
0.001
0.01
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
*VGS u minimum VGS at which rDS(on) is specified
TA = 25_C
Single Pulse
1
TA = 25_C
Single Pulse
*rDS(on)
Limited
1 ms
1 s, 10 s
100 s, dc
10 ms
100 ms
100
10 ms
100 ms
100
2


同様の部品番号 - SI1419DH_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1419DH VISHAY-SI1419DH Datasheet
225Kb / 3P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Mar-05
More results

同様の説明 - SI1419DH_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Intergrations Co...
AM10P20-690D AIC-AM10P20-690D Datasheet
321Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1419DH VISHAY-SI1419DH Datasheet
225Kb / 3P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Mar-05
SI2327DS VISHAY-SI2327DS Datasheet
89Kb / 6P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
S-42448-Rev. A, 10-Jan-05
SI3475DV VISHAY-SI3475DV Datasheet
119Kb / 7P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Nov-06
logo
Analog Power
AM3413P ANALOGPOWER-AM3413P Datasheet
341Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM7001P ANALOGPOWER-AM7001P Datasheet
512Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM40P20-150PCFM ANALOGPOWER-AM40P20-150PCFM Datasheet
58Kb / 2P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7119DN VISHAY-SI7119DN Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Nov-06
logo
Analog Power
AM90P20-170B ANALOGPOWER-AM90P20-170B Datasheet
361Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM30P20-500P ANALOGPOWER-AM30P20-500P Datasheet
404Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com