データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST333C08CHK0L データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 ST333C08CHK0L
部品情報  Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST333C08CHK0L データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  ST333C08CHK0L Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST333C08CHK0L Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Document Number: 93678
For technical questions, contact: ind-modules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 15-May-08
7
ST333C..C Series
Inverter Grade Thyristors
(Hockey PUK Version), 720 A
Vishay High Power Products
Fig. 16 - Maximum On-State Energy Power Loss Characteristics
Fig. 17 - Gate Characteristics
1E 1
1E 2
1E 3
1E 4
1E 1
1 E 2
1E 3
1 E 4
Pu lse B ase w id t h ( µ s)
20 jo ule s p e r p uls e
2
1
0.5
0.3
0.2
10
5
3
ST33 3C ..C Se ries
Sinuso id a l p uls e
tp
1E 4
1E 1
1 E 2
1E 3
1 E 4
Pu lse Ba se w id t h ( µ s)
20 jou les p er p ulse
2
1
0.5
0.3
0.2
10
3
ST3 33 C Se ries
Rec ta ng ula r p uls e
d i/d t = 50A /µs
0.4
t p
5
0. 1
1
10
10 0
0. 0 0 1
0 . 0 1
0 . 1
1
1 0
1 00
VG D
IG D
(b )
(a )
(1 )
(2 )
In sta n t a n e o u s G at e C u rr e n t ( A )
Re c t a n gula r ga t e p u lse
a ) R e c o m m e n d e d lo a d lin e fo r
b ) Re c o m m e n d e d lo a d lin e f o r
<=3 0 % ra te d d i/d t : 1 0 V, 1 0 o h m s
ra te d d i/d t : 2 0 V , 1 0 o h m s; tr< =1 µ s
tr< =1 µ s
(1 ) P G M = 1 0 W , t p = 2 0 m s
(2 ) P G M = 2 0 W , t p = 1 0 m s
(3 ) P G M = 4 0 W , t p = 5 m s
( 4 ) P G M = 6 0 W , t p = 3. 3m s
(3 )
D e vic e : ST 333C .. C Se rie s Freq u e n c y L im ite d b y P G (A V )
(4 )


同様の部品番号 - ST333C08CHK0L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ST333C08CHK0LP VISHAY-ST333C08CHK0LP Datasheet
346Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Revision: 30-Apr-08
More results

同様の説明 - ST333C08CHK0L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ST333CPBF VISHAY-ST333CPBF Datasheet
346Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Revision: 30-Apr-08
VS-ST333CC VISHAY-VS-ST333CC Datasheet
286Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Revision: 13-Sep-17
VS-ST333CC VISHAY-VS-ST333CC_V01 Datasheet
285Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
01-Jan-2022
ST333C08CFL1 VISHAY-ST333C08CFL1 Datasheet
245Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Revision: 15-May-08
logo
International Rectifier
ST173C IRF-ST173C Datasheet
427Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
ST303C IRF-ST303C Datasheet
471Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
ST333C1111 IRF-ST333C1111 Datasheet
471Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
ST203C IRF-ST203C Datasheet
483Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
ST333C IRF-ST333C Datasheet
478Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
ST223C IRF-ST223C Datasheet
479Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com