データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TZX6V2A データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 TZX6V2A
部品情報  Small Signal Zener Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TZX6V2A データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  TZX6V2A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TZX6V2A Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
www.vishay.com
6
Document Number 85614
Rev. 2.1, 27-Mar-07
TZX-Series
Vishay Semiconductors
Package Dimensions in millimeters (inches): DO35
Figure 9. Z-Current vs. Z-Voltage
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
V
Z - Z-Voltage (V)
35
95 9607
P
tot = 500 mW
T
amb = 25 °C
Figure 10. Differential Z-Resistance vs. Z-Voltage
0
5
10
15
20
1
10
100
1000
25
95 9606
Tj = 25 °C
I
Z = 1 mA
5 mA
10 mA
V
Z - Z-Voltage (V)
Figure 11. Thermal Response
1
10
100
1000
t
P - Pulse Length (ms)
95 9603
10-1
100
101
102
t
P/T = 0.5
t
P/T = 0.2
t
P/T = 0.1
t
P/T = 0.05
t
P/T = 0.02
t
P/T = 0.01
Single Pulse
R
thJA = 300 K/W
T = T
jmax - Tamb
i
ZM = (- VZ + (VZ
2 + 4r
zj x T/Zthp)
1/2)/(2r
zj)
94 9366
26 min. (1.024)
3.9 max. (0.154)
26 min. (1.024)
Cathode Identification
Rev. 6 - Date: 29. January 2007
Document no.: 6.560-5004.02-4


同様の部品番号 - TZX6V2A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TZX6V2A VISHAY-TZX6V2A Datasheet
95Kb / 7P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Diodes Incorporated
TZX6V2A DIODES-TZX6V2A Datasheet
67Kb / 4P
   500mW EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODE
DS30089 Rev. 1P-5
logo
Vishay Siliconix
TZX6V2A VISHAY-TZX6V2A Datasheet
100Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.3, 22-Nov-11
TZX6V2A VISHAY-TZX6V2A Datasheet
121Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.3, 06-May-13
TZX6V2A VISHAY-TZX6V2A Datasheet
101Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.3, 06-May-13
More results

同様の説明 - TZX6V2A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
TZS4678 EIC-TZS4678 Datasheet
213Kb / 2P
   SMALL SIGNAL ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
TZM VISHAY-TZM Datasheet
104Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.4, 28-Feb-06
TZQ5221B VISHAY-TZQ5221B_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 23-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 15-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_12 Datasheet
109Kb / 6P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-11
MMSZ5237B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5237B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
TZM5244B-GS08 VISHAY-TZM5244B-GS08 Datasheet
76Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-12
MMBZ4617-V VISHAY-MMBZ4617-V_12 Datasheet
77Kb / 3P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Oct-11
BZX84C12-V-GS08 VISHAY-BZX84C12-V-GS08 Datasheet
144Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-Dec-11
TZMC15-GS08 VISHAY-TZMC15-GS08 Datasheet
102Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 22-Nov12
MMSZ5252B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5252B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com