データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NE213.341AX09 データシート(PDF) 3 Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG

部品番号 NE213.341AX09
部品情報  Preset counters electronic
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IVO [Baumer IVO GmbH & Co. KG]
ホームページ  http://www.baumer.com/
Logo IVO - Baumer IVO GmbH & Co. KG

NE213.341AX09 データシート(HTML) 3 Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG

  NE213.341AX09 Datasheet HTML 1Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG NE213.341AX09 Datasheet HTML 2Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG NE213.341AX09 Datasheet HTML 3Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG NE213.341AX09 Datasheet HTML 4Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.baumerivo.com
Preset counters electronic
3
www.baumerivo.com
www.baumerivo.com
NE213
2 presets, printer interface
Display LED, 8-digits, programmable
Part number
NE213. 3
AX09
Voltage supply
1 24 / 48 VAC
2 115 / 230 VAC
3 12...30 VDC
Outputs
1 Relay outputs, B1 normally closed
2 Relay outputs, B1 normally open
3 Electronic outputs PNP
4 Electronic outputs NPN
Interface
3 RS232
Dimensions
72
18.5
108
105
1-6
7


同様の部品番号 - NE213.341AX09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
NE210 IVO-NE210 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.011AXA1 IVO-NE210.011AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.012AXA1 IVO-NE210.012AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.013AXA1 IVO-NE210.013AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.021AXA1 IVO-NE210.021AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
More results

同様の説明 - NE213.341AX09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
NE212 IVO-NE212 Datasheet
565Kb / 4P
   Preset counters electronic
NE134 IVO-NE134 Datasheet
428Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210 IVO-NE210 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE218 IVO-NE218 Datasheet
451Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE214 IVO-NE214 Datasheet
458Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE230 IVO-NE230 Datasheet
431Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE216 IVO-NE216 Datasheet
417Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE215 IVO-NE215 Datasheet
556Kb / 4P
   Preset counters electronic
ME280PTB IVO-ME280PTB Datasheet
313Kb / 2P
   Preset counters mechanic
FS218 IVO-FS218 Datasheet
471Kb / 4P
   Preset counters electromechanic
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com