データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM319N データシート(PDF) 10 Page - Linear Technology

部品番号 LM319N
部品情報  Dual Comparator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LM319N データシート(HTML) 10 Page - Linear Technology

Back Button LM319N Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LM319N Datasheet HTML 12Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
LT119A/LT319A
LM119/LM319
119a319afb
PACKAGE DESCRIPTIO
OBSOLETE PACKAGE
J Package
14-Lead CERDIP (Narrow .300 Inch, Hermetic)
(Reference LTC DWG # 05-08-1110)
J14 0801
.045 – .065
(1.143 – 1.651)
.100
(2.54)
BSC
.014 – .026
(0.360 – 0.660)
.200
(5.080)
MAX
.015 – .060
(0.381 – 1.524)
.125
(3.175)
MIN
.300 BSC
(7.62 BSC)
.008 – .018
(0.203 – 0.457)
0
° – 15°
1
23
4
56
7
.220 – .310
(5.588 – 7.874)
.785
(19.939)
MAX
.005
(0.127)
MIN
14
11
8
9
10
13
12
.025
(0.635)
RAD TYP
NOTE: LEAD DIMENSIONS APPLY TO SOLDER DIP/PLATE
OR TIN PLATE LEADS


同様の部品番号 - LM319N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM319N NSC-LM319N Datasheet
329Kb / 11P
   High Speed Dual Comparator
logo
NXP Semiconductors
LM319N PHILIPS-LM319N Datasheet
111Kb / 5P
   Dual voltage comparator
August 31, 1994
logo
STMicroelectronics
LM319N STMICROELECTRONICS-LM319N Datasheet
122Kb / 9P
   HIGH SPEED DUAL COMPARATORS
logo
Fairchild Semiconductor
LM319N FAIRCHILD-LM319N Datasheet
111Kb / 10P
   Dual Comparator
logo
Linear Technology
LM319N LINER-LM319N Datasheet
240Kb / 8P
   Dual Comparator
More results

同様の説明 - LM319N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
HA17903 HITACHI-HA17903 Datasheet
40Kb / 8P
   Dual Comparator
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51923P MITSUBISHI-M51923P Datasheet
110Kb / 4P
   DUAL COMPARATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM319 FAIRCHILD-LM319_12 Datasheet
174Kb / 8P
   Dual Comparator
logo
Renesas Technology Corp
M5233L RENESAS-M5233L Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL COMPARATOR
logo
Linear Technology
LM119 LINER-LM119_15 Datasheet
198Kb / 12P
   Dual Comparator
LT319A LINER-LT319A_15 Datasheet
198Kb / 12P
   Dual Comparator
LM319 LINER-LM319_15 Datasheet
198Kb / 12P
   Dual Comparator
LT119A LINER-LT119A_15 Datasheet
198Kb / 12P
   Dual Comparator
logo
Fairchild Semiconductor
LM319 FAIRCHILD-LM319 Datasheet
111Kb / 10P
   Dual Comparator
logo
Fujitsu Component Limit...
MB47393 FUJITSU-MB47393 Datasheet
81Kb / 9P
   DUAL COMPARATOR
logo
Renesas Technology Corp
M51923P RENESAS-M51923P Datasheet
1Mb / 5P
   DUAL COMPARATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com