データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV262 データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KDV262
部品情報  Silicon Epitaxial Planar Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KDV262 データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KDV262 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
Unit: mm
SOD-323
1.7+0.1
-0.1
2.6+0.1
-0.1
0.475
0.375
0.85+0.05
-0.05
1.0max
Silicon Epitaxial Planar Diode
KDV262
Features
High Capacitance Ratio : C2V/C25V=12.5(Typ.)
Low Series Resistance : rs=0.6
(Typ.)
Excellent C-V Characteristics, and Small Tracking Error.
Useful for Small Size Tuner.
A b solu te M a xim u m R atings T a = 2 5
P a ra m e te r
S y m bol
V a lu e
U nit
Re v e rs e V o lta g e
V R
34
V
P e ak R e v e rs e V olta ge
V RM
35 (R L=1 0 K
)
V
Junction T e m p erature
T j
125
S torage T em perature R ange
T stg
-5 5to+ 1 2 5
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Reverse Voltage
VR
IR =1
A
34
V
Reverse Current
IR
VR = 28 V
10
nA
C2V
f= 1MHz;VR = 2 V
33
35.5
38
C25V
f= 1MHz;VR = 25 V
2.6
2.85
3.0
C2V/C25V
12
12.5
C25V/C28V
1.03
Series Resistance
rs
VR = 5V, f = 470 MHz
0.6
0.8
Note :
Available in matched group for capacitance to 2.0%.
C(Max.)-C(Min.)
C(Min.)
(VR=2~25V)
Capacitance
0.02
Capacitance Ratio
pF
Marking
Marking
UQ


同様の部品番号 - KDV262

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV262 KEC-KDV262 Datasheet
73Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV262 KEC-KDV262 Datasheet
84Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV262E KEC-KDV262E Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV262E KEC-KDV262E Datasheet
81Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV262E KEC-KDV262E_03 Datasheet
81Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

同様の説明 - KDV262

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com