データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV303N データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KDV303N
部品情報  Digital FET, N-Channel
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KDV303N データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KDV303N Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KDV303N Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KDV303N Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KDV303N Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1
www.kexin.com.cn
Digital FET, N-Channel
KDV303N
■ Features
● 0.68 A, 25 V. RDS(ON) = 0.45 Ω @ VGS = 4.5 V
RDS(ON) = 0.6Ω @ VGS = 2.7 V.
● Very low level gate drive requirements allowing direct
operation in 3V circuits. VGS(th) < 1.5V.
● Gate-Source Zener for ESD ruggedness.
>6kV Human Body Model
■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Drain to Source Voltage
VDSS
25
V
Gate to Source Voltage
VGSS
8
V
Drain Current- Continuous
0.68
A
Drain Current- pulse
2
A
Power Dissipation for Single Operation
PD
0.35
W
Operating and Storage Junction Temperature Range
TJ, Tstg
-55 to +150
Thermal Resistance, Junction-to- Ambient
RθJA
357
℃/W
ID
0.4+0.1
-0.1
2.9+0.1
-0.1
0.95+0.1
-0.1
1.9+0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
12
3
Unit: mm
SOT-23
0.1+0.05
-0.01
1. Gate
2. Source
3. Drain
D
G
S
SMD Type
IC
SMD Type
MOSFET


同様の部品番号 - KDV303N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV300 KEC-KDV300 Datasheet
349Kb / 1P
   USC PACKAGE
KDV300E KEC-KDV300E Datasheet
10Kb / 1P
   ESC PACKAGE
KDV300E KEC-KDV300E_15 Datasheet
366Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV300V KEC-KDV300V Datasheet
14Kb / 1P
   VSC PACKAGE
KDV301E KEC-KDV301E Datasheet
10Kb / 1P
   ESC PACKAGE
More results

同様の説明 - KDV303N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDV303N FAIRCHILD-FDV303N Datasheet
65Kb / 4P
   Digital FET, N-Channel
FDG313N FAIRCHILD-FDG313N Datasheet
713Kb / 8P
   Digital FET, N-Channel
FDV301N FAIRCHILD-FDV301N Datasheet
97Kb / 5P
   Digital FET , N-Channel
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6313N FAIRCHILD-FDG6313N Datasheet
58Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N_01 Datasheet
374Kb / 5P
   Dual N-Channel , Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2302BWSR HMSEMI-HM2302BWSR Datasheet
199Kb / 5P
   Dual N-Channel Digital FET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N_01 Datasheet
413Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com