データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1011 データシート(PDF) 3 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SA1011
部品情報  Silicon PNP Power Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SA1011 データシート(HTML) 3 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SA1011 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1011 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1011 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1011 Datasheet HTML 4Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
2SA1011
PACKAGE OUTLINE
Fig.2 Outline dimensions(unindicated tolerance:±0.10 mm)
3


同様の部品番号 - 2SA1011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
2SA1011 MOSPEC-2SA1011 Datasheet
109Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)
logo
Wing Shing Computer Com...
2SA1011 WINGS-2SA1011 Datasheet
69Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1011 SANYO-2SA1011 Datasheet
90Kb / 3P
   High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W Output Predriver Applications
logo
Savantic, Inc.
2SA1011 SAVANTIC-2SA1011 Datasheet
149Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1011 JMNIC-2SA1011 Datasheet
217Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com