データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDSO316 データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 TDSO316
部品情報  10 mm Seven Segment Display
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TDSO316 データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  TDSO316 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TDSO316 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
TDS.31..
Vishay Telefunken
2 (9)
Rev. A1, 02-Jun-99
www.vishay.de
• FaxBack +1-408-970-5600
Document Number 83125
Absolute Maximum Ratings
Tamb = 25°C, unless otherwise specified
TDSR315. /TDSR316. , TDSO315. /TDSO316. , TDSY315. /TDSY316. , TDSG315. /TDSG316. , /
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
Reverse voltage per
segment or DP
VR
6
V
DC forward current per
TDSR315./316.
IF
30
mA
segment or DP
TDSO315./316.
IF
20
mA
TDSY315./316.
IF
20
mA
TDSG315./316.
IF
20
mA
Surge forward current per seg-
tp ≤ 10
ms
TDSR315./316.
IFSM
0.5
A
gg
ment or DP
p
m
(non repetitive)
TDSO315./316.
IFSM
0.15
A
TDSY315./316.
IFSM
0.15
A
TDSG315./316.
IFSM
0.15
A
Power dissipation
Tamb ≤ 45
°C
PV
480
mW
Junction temperature
Tj
100
°C
Operating temperature range
Tamb
–40 to + 85
°C
Storage temperature range
Tstg
–40 to + 85
°C
Soldering temperature
t
≤ 3 sec, 2mm
below seating plane
Tsd
260
°C
Thermal resistance LED
junction/ambient
RthJA
120
K/W
Optical and Electrical Characteristics
Tamb = 25°C, unless otherwise specified
Red (TDSR315. , TDSR316. )
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Luminous intensity per segment
(digit average) 1)
IF = 10 mA
TDSR
3150/3160
IV
180
mcd
Dominant wavelength
IF = 10 mA
ld
655
nm
Peak wavelength
IF = 10 mA
lp
660
nm
Angle of half intensity
IF = 10 mA
ϕ
±50
deg
Forward voltage per segment or DP
IF = 20 mA
VF
1.6
2
V
Reverse voltage per segment or DP
IR = 10
mA
VR
6
15
V
1) IVmin and IV groups are mean
values of
segments a to g


同様の部品番号 - TDSO316

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEMIC Semiconductors
TDSO316 TEMIC-TDSO316 Datasheet
129Kb / 9P
   13 mm Seven Segment Display
logo
Vishay Siliconix
TDSO3160 VISHAY-TDSO3160 Datasheet
163Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
Rev. 1.6, 23-May-11
TDSO3160 VISHAY-TDSO3160 Datasheet
127Kb / 10P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
01-Jan-2022
TDSO3160 VISHAY-TDSO3160 Datasheet
128Kb / 10P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
01-Jan-2023
TDSO3160-KL VISHAY-TDSO3160-KL Datasheet
127Kb / 10P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - TDSO316

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150 Datasheet
74Kb / 6P
   Low Current 10 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150_10 Datasheet
145Kb / 9P
   Low Current 10 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 22-Jan-10
TDSR115 VISHAY-TDSR115 Datasheet
126Kb / 9P
   7 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSR515 VISHAY-TDSR515 Datasheet
120Kb / 10P
   13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
logo
TEMIC Semiconductors
TDSR515 TEMIC-TDSR515 Datasheet
129Kb / 9P
   13 mm Seven Segment Display
logo
LUMEX INC.
LDD-SMA5604RI-SI LUMEX-LDD-SMA5604RI-SI Datasheet
65Kb / 1P
   Seven Segment Display
logo
Kingbright Corporation
SA50-21EWA KINGBRIGHT-SA50-21EWA Datasheet
91Kb / 3P
   14.2 MM (0.50 INCH) SEVEN SEGMENT DISPLAY
logo
Vishay Siliconix
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150 Datasheet
169Kb / 6P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSL5150 VISHAY-TDSL5150 Datasheet
76Kb / 7P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL51.0 VISHAY-TDSL51.0 Datasheet
108Kb / 6P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com