データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD30060100 データシート(PDF) 1 Page - celduc-relais

部品番号 CD30060100
部品情報  REED SWITCH DRY CONTACT CHANGEOVER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CELDUC [celduc-relais]
ホームページ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

CD30060100 データシート(HTML) 1 Page - celduc-relais

  CD30060100 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais CD30060100 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
page 1 / 2 F/GB
I/SEC/CD30-001/B/8/03/2004
r
e
l
a
i
s
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Proud to serve you
celduc
INTERRUPTEUR REED
REED SWITCH
INVERSEUR CONTACT SEC
DRY CONTACT CHANGEOVER
Ø 1,1
Ø 5,4
34,3
86,1
38,1
CD30 . . . .
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA
Puissance maxi commutable / Max. switching power
contact repos / normaly closed
100 VA
Tension maxi commutable / Max. switching voltage
500 VAC/DC
Courant maxi commutable / Max. switching current
3 A
Tension typique de tenue / Typical dielectric strength
1000 VDC
Résistance de contact initiale ( max ) / Initial contact resistance
≤ 500 mΩ
Résistance d'isolement ( min ) / Insulation resistance
108
Capacité / Capacitance
1 pF
Fréquence maxi d'utilisation / Max. frequency
100 Hz
Temps de commutation maximum
à l'action / max. operate time
contact travail / normaly open
3 ms


同様の部品番号 - CD30060100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Continental Device Indi...
CD3001 CDIL-CD3001 Datasheet
169Kb / 3P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

同様の説明 - CD30060100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
CG21 CELDUC-CG21 Datasheet
409Kb / 4P
   REED SWITCH DRY CONTACT CHANGEOVER
AC03 CELDUC-AC03 Datasheet
362Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC011015 CELDUC-AC011015 Datasheet
79Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
CS26 CELDUC-CS26 Datasheet
154Kb / 1P
   INVERSEUR CONTACT SEC / DRY CONTACT CHANGEOVER
IA85 CELDUC-IA85 Datasheet
111Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC05 CELDUC-AC05 Datasheet
375Kb / 6P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI44 CELDUC-AI44 Datasheet
83Kb / 1P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AL44 CELDUC-AL44 Datasheet
80Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI02 CELDUC-AI02 Datasheet
367Kb / 3P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI43 CELDUC-AI43 Datasheet
397Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com