データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB105 データシート(PDF) 1 Page - Edal Industries, Inc.

部品番号 SB105
部品情報  Silicon Schottky Barrier Rectifiers
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EDAL [Edal Industries, Inc.]
ホームページ  http://www.edal.com
Logo EDAL - Edal Industries, Inc.

SB105 データシート(HTML) 1 Page - Edal Industries, Inc.

  SB105 Datasheet HTML 1Page - Edal Industries, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Edal
SERIES SB105
Silicon Schottky Barrier Rectifiers
ELECTRICAL RATINGS
Peak Inverse Voltage
45 VOLTS
Io AMPS
@ 120 oC Case
30 AMPS
Maximum Surge Current
Single Cycle Amps
600 AMPS
Maximum Forward Drop @ 25oC Case
Io Amps
30 AMPS
Vf Volts
.47 VOLTS
Maximum Reverse Current
@ 25oC @ PRV
1 m AMPS
Storage Temperature oC
-65 to 175
Operating Temperature oC
-65 to 150
Jedec Style
TO-3
(203) 467-2591 TEL
(203) 469-5928 FAX
Email: Info@ edal.com
Internet:http://www.edal.com
EDAL industries, inc.
51 Commerce St. East Haven, CT 06512


同様の部品番号 - SB105

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SB105 TSC-SB105 Datasheet
71Kb / 2P
   Single Phase 10 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SB1050 PANJIT-SB1050 Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere)
logo
Transys Electronics
SB1050 TRSYS-SB1050 Datasheet
146Kb / 2P
   10 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
SB1050 WTE-SB1050 Datasheet
39Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1050 WTE-SB1050 Datasheet
50Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SB105

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Edal Industries, Inc.
SB101 EDAL-SB101 Datasheet
53Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Rectifiers
SB107 EDAL-SB107 Datasheet
55Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Rectifiers
SB102 EDAL-SB102 Datasheet
53Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Rectifiers
SB100 EDAL-SB100 Datasheet
53Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Rectifiers
SB103 EDAL-SB103 Datasheet
53Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Rectifiers
SB106 EDAL-SB106 Datasheet
53Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Rectifiers
logo
Cystech Electonics Corp...
1N581XLB CYSTEKEC-1N581XLB Datasheet
140Kb / 3P
   1.0Amp Silicon Schottky Barrier Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS521DS SECOS-SCS521DS_15 Datasheet
129Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com