データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MJ11020 データシート(PDF) 1 Page - Mospec Semiconductor

部品番号 MJ11020
部品情報  POWER TRANSISTORS(15A,150-250V,175W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
ホームページ  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

MJ11020 データシート(HTML) 1 Page - Mospec Semiconductor

  MJ11020 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor MJ11020 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor MJ11020 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor MJ11020 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
A


同様の部品番号 - MJ11020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ11020 WINGS-MJ11020 Datasheet
21Kb / 1P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Inchange Semiconductor ...
MJ11020 ISC-MJ11020 Datasheet
81Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results

同様の説明 - MJ11020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
2N6546 MOSPEC-2N6546 Datasheet
211Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(15A,175W)
2N6676 MOSPEC-2N6676 Datasheet
137Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(15A,175W)
BUX48 MOSPEC-BUX48 Datasheet
123Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(15A,400-450V,175W)
MJ10012 MOSPEC-MJ10012 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,175W)
MJ10008 MOSPEC-MJ10008 Datasheet
189Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,400-500V,175W)
MJ10013 MOSPEC-MJ10013 Datasheet
195Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,550-600V,175W)
MJ10000 MOSPEC-MJ10000 Datasheet
188Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
MJ10004 MOSPEC-MJ10004 Datasheet
182Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
logo
Unisonic Technologies
15N25 UTC-15N25 Datasheet
151Kb / 3P
   15A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Mospec Semiconductor
2N3055A MOSPEC-2N3055A Datasheet
193Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(15A)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com