データシートサーチシステム |
|
2SD1148 データシート(PDF) 1 Page - Savantic, Inc. |
|
2SD1148 データシート(HTML) 1 Page - Savantic, Inc. |
1 / 3 page SavantIC Semiconductor Product Specification Silicon NPN Power Transistors 2SD1148 DESCRIPTION ·With TO-3P(I) package ·Complement to type 2SB863 APPLICATIONS ·Power amplifier applications ·Recommend for 70W high fidelity audio frequency amplifier output stage PINNING PIN DESCRIPTION 1 Base 2 Collector;connected to mounting base 3 Emitter Absolute maximum ratings(Ta=25 ) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS VALUE UNIT VCBO Collector-base voltage Open emitter 140 V VCEO Collector-emitter voltage Open base 140 V VEBO Emitter-base voltage Open collector 5 V IC Collector current 10 A IB Base current 1 A PT Total power dissipation TC=25 100 W Tj Junction temperature 150 Tstg Storage temperature -55~150 Fig.1 simplified outline (TO-3P(I)) and symbol |
同様の部品番号 - 2SD1148 |
|
同様の説明 - 2SD1148 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |