データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM04093-36HS データシート(PDF) 4 Page - Stealth Microwave, Inc.

部品番号 SM04093-36HS
部品情報  400-925 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
ホームページ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM04093-36HS データシート(HTML) 4 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM04093-36HS Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM04093-36HS Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM04093-36HS Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc. SM04093-36HS Datasheet HTML 4Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM04093-36HS
400-925 MHz
4 Watt Linear Power Amplifier
Pin
Description
Values
RF Input
Input Connector (SMA Female)
+1 dBm (typ.)
RF Output
Output Connector (SMA Female)
+ 36 dBm (min) @ P1dB
GND
Ground Turret
---
+12 VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 1.6 Amperes
On/Off
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, +5 Volts = On
Specifications subject to change without notice.


同様の部品番号 - SM04093-36HS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM0402A SUNMATE-SM0402A Datasheet
1Mb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
SM0402A120K SUNMATE-SM0402A120K Datasheet
1Mb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
SM0402A180K SUNMATE-SM0402A180K Datasheet
1Mb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
SM0402A210K SUNMATE-SM0402A210K Datasheet
1Mb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
SM0402A240K SUNMATE-SM0402A240K Datasheet
1Mb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
More results

同様の説明 - SM04093-36HS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM09296-47 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47 Datasheet
107Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM0929647-LDL STEALTH_MICROWAVE-SM0929647-LDL Datasheet
161Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-43 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-43 Datasheet
97Kb / 2P
   925-960 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-47L STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47L Datasheet
69Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM04080-36HS STEALTH_MICROWAVE-SM04080-36HS Datasheet
94Kb / 3P
   400-800 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM04060-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM04060-37HS Datasheet
93Kb / 3P
   400-600 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM04060-37S STEALTH_MICROWAVE-SM04060-37S Datasheet
93Kb / 3P
   400-600 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
MGA-43828 AVAGO-MGA-43828_15 Datasheet
727Kb / 16P
   925??60 MHz Linear Power Amplifier Module
logo
Broadcom Corporation.
MGA-43828 BOARDCOM-MGA-43828 Datasheet
810Kb / 16P
   925??60 MHz Linear Power Amplifier Module
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
MGA-43828 AVAGO-MGA-43828 Datasheet
727Kb / 16P
   925??60 MHz Linear Power Amplifier Module
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com