データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C12PT データシート(PDF) 4 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

部品番号 BZX55C12PT
部品情報  SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
ホームページ  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C12PT データシート(HTML) 4 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  BZX55C12PT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C12PT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C12PT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C12PT Datasheet HTML 4Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVE ( BZX55C 0V8PT THRU BZX55C 200PT )


同様の部品番号 - BZX55C12PT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BZX55C12 WINNERJOIN-BZX55C12 Datasheet
302Kb / 5P
   Zener diode
logo
Vishay Siliconix
BZX55C12 VISHAY-BZX55C12 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Zibo Seno Electronic En...
BZX55C12 ZSELEC-BZX55C12 Datasheet
46Kb / 3P
   500mW ZENER DIODE
logo
First Components Intern...
BZX55C12 FCI-BZX55C12 Datasheet
114Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 91V)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C12 LUGUANG-BZX55C12 Datasheet
78Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

同様の説明 - BZX55C12PT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
1N5221PT CHENMKO-1N5221PT Datasheet
132Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 200V
BZX85C2V7PT CHENMKO-BZX85C2V7PT Datasheet
139Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.7V TO 200V
BZX79C2V7PT CHENMKO-BZX79C2V7PT Datasheet
125Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 51V
1N4728PT CHENMKO-1N4728PT Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 3.3V TO 100V
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com