データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVTN16244B データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVTN16244B
部品情報  3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVTN16244B データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74LVTN16244B Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVTN16244B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
74LVTN16244B_1
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 13 July 2009
3 of 15
NXP Semiconductors
74LVTN16244B
3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
5.
Pinning information
5.1 Pinning
Fig 3.
Pin configuration SOT362-1 (TSSOP48)
74LVTN16244B
1OE
2OE
1Y0
1A0
1Y1
1A1
GND
GND
1Y2
1A2
1Y3
1A3
VCC
VCC
2Y0
2A0
2Y1
2A1
GND
GND
2Y2
2A2
2Y3
2A3
3Y0
3A0
3Y1
3A1
GND
GND
3Y2
3A2
3Y3
3A3
VCC
VCC
4Y0
4A0
4Y1
4A1
GND
GND
4Y2
4A2
4Y3
4A3
4OE
3OE
001aak259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25


同様の部品番号 - 74LVTN16244B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16244B NXP-74LVTN16244B Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244B NEXPERIA-74LVTN16244B Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74LVTN16244BBQ NXP-74LVTN16244BBQ Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
74LVTN16244BDGG NXP-74LVTN16244BDGG Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244BDGG NEXPERIA-74LVTN16244BDGG Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
More results

同様の説明 - 74LVTN16244B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVTH16244B NXP-74LVTH16244B Datasheet
109Kb / 17P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 06-13 November 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244B NEXPERIA-74LVTN16244B Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74LVT16244B NXP-74LVT16244B_10 Datasheet
178Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 08-22 March 2010
74LVTN16244B PHILIPS-74LVTN16244B_15 Datasheet
193Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 5-2 April 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTH16244B NEXPERIA-74LVTH16244B Datasheet
218Kb / 12P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 13 - 12 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT_LVTH16244B PHILIPS-74LVT_LVTH16244B_15 Datasheet
258Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 11-1 March 2012
74LVT16244B PHILIPS-74LVT16244B_06 Datasheet
98Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 05-21 March 2006
74LVTN16244B NXP-74LVTN16244B_10 Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16240A NEXPERIA-74LVT16240A Datasheet
208Kb / 12P
   3.3 V 16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 4 - 1 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVC_ALVCH16244 PHILIPS-74ALVC_ALVCH16244_15 Datasheet
91Kb / 20P
   2.5 V/3.3 V 16-bit buffer/line driver (3-state)
2003 May 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com