データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MV110 データシート(PDF) 6 Page - Extech Instruments Corporation.

部品番号 MV110
部品情報  Digital MultiMeters
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
ホームページ  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

MV110 データシート(HTML) 6 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button MV110 Datasheet HTML 2Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 3Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 4Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 5Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 6Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. MV110 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
Electrical Specifications
Function
(model)
Range
Accuracy
% Rdg. + digits
Resolution
Input
Protection
Comments
200mV
0.1mV
250V rms
2, 20, 200V
±(0.5% + 1 digit)\
0.001,0.01,0.1V
DCV
(MV-110, MV-120)
1000V
±(0.8% + 2 digit)
1V
1000VDC
750VAC
200mV
0.01mV
250V rms
2, 20, 200V
±(0.05% + 3digits)
0.0001,0.001,0.01V
DCV
(MV-130)
1000V
±(0.1%+ 5 digits)
0.1V
1000VDC
750VAC
Input impedance > 10M
200mV
±(1.2% + 3 digits)
0.1V
2, 20, 200V
±(0.8% + 3 digits)
0.001,0.01,0.1V
ACV
(MV-110, MV-120)
750V
±(1.2% + 3 digits)
1V
1000VDC
750VAC
2, 20, 200V
±(0.8% + 10 digits)
0.0001,0.001,0.01V
ACV
(MV-130)
750V
±(1.0% + 15 digits)
0.1V
1000VDC
750VAC
Input impedance > 1M
Frequency range:
<200V: 40 to 400Hz, < 750V: 40 to 200Hz
20
µA
±(2.0% + 5 digits)
0.01
µA
200
µA, 2, 20 mA
±(0.8% + 1 digits)
0.1
µA, 0.001,0.01mA
200mA, 2A
±(1.2% + 1 digits)
0.1mA, 0.001A
2A,250V fuse
DCA
(MV-110)
10A
±(2.0% + 5 digits)
0.01A
not fused
20, 200 mA
±(0.8% + 1 digits)
0.01, 0.1mA
0.2A,250V fuse
DCA
(MV-120)
20A
±(2.0% + 5 digits)
0.01A
not fused
15 sec. max @ 20A


同様の部品番号 - MV110

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
MTRONPTI
MV11T1AD MTRONPTI-MV11T1AD Datasheet
275Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV11T1AD MTRONPTI-MV11T1AD Datasheet
396Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV11T1AD-R MTRONPTI-MV11T1AD-R Datasheet
275Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV11T1AD-R MTRONPTI-MV11T1AD-R Datasheet
396Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
MV11T1AG MTRONPTI-MV11T1AG Datasheet
275Kb / 1P
   14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, VCXO
More results

同様の説明 - MV110

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Keysight Technologies
U3400 KEYSIGHT-U3400 Datasheet
2Mb / 21P
   Digital Multimeters
34465A KEYSIGHT-34465A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
34470A KEYSIGHT-34470A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
U1250 KEYSIGHT-U1250 Datasheet
2Mb / 15P
   Digital Multimeters
logo
List of Unclassifed Man...
34460A ETC-34460A Datasheet
2Mb / 28P
   Digital Multimeters
AM-500-EUR ETC-AM-500-EUR Datasheet
1Mb / 2P
   Digital Multimeters
logo
Keysight Technologies
34460A KEYSIGHT-34460A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
logo
TEKTRONIX, INC.
DMM4020 TEKTRONIX-DMM4020 Datasheet
864Kb / 12P
   Digital Multimeters
logo
Keysight Technologies
34461A KEYSIGHT-34461A Datasheet
3Mb / 23P
   Digital Multimeters
logo
Extech Instruments Corp...
MN35 EXTECH-MN35_15 Datasheet
294Kb / 1P
   Digital Mini MultiMeters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com