データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-4532CC727PF-A75 データシート(PDF) 2 Page - Elpida Memory

部品番号 MC-4532CC727PF-A75
部品情報  32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ELPIDA [Elpida Memory]
ホームページ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532CC727PF-A75 データシート(HTML) 2 Page - Elpida Memory

  MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532CC727PF-A75 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2
MC-4532CC727
Data Sheet E0052N20
Ordering Information
Part number
Clock frequency
(MAX.)
Package
Mounted devices
MC-4532CC727EF-A75
133 MHz
168-pin Dual In-line Memory Module
18 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. E)
(Socket Type)
(10.16 mm (400) TSOP (II))
MC-4532CC727PF-A75
Edge connector : Gold plated
18 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. P)
34.93 mm height
(10.16 mm (400) TSOP (II))
MC-4532CC727XF-A75
18 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. X)
(10.16 mm (400) TSOP (II))


同様の部品番号 - MC-4532CC727PF-A75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4532CC727PF-A75 NEC-MC-4532CC727PF-A75 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

同様の説明 - MC-4532CC727PF-A75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726 ELPIDA-MC-4532CC726 Datasheet
174Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC726XFA ELPIDA-MC-4532CC726XFA Datasheet
181Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD647XFA ELPIDA-MC-4532CD647XFA Datasheet
171Kb / 14P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD647 NEC-MC-4532CD647 Datasheet
207Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 NEC-MC-4532CD646 Datasheet
148Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com