データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-4532CC726PF-A10 データシート(PDF) 9 Page - Elpida Memory

部品番号 MC-4532CC726PF-A10
部品情報  32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ELPIDA [Elpida Memory]
ホームページ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532CC726PF-A10 データシート(HTML) 9 Page - Elpida Memory

Back Button MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 12Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 13Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
9
MC-4532CC726
Data Sheet E0053N10
Asynchronous Characteristics
Parameter
Symbol
-A 80
-A 10
Unit
Note
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
ACT to REF/ACT command period (Operation)
tRC
70
70
ns
REF to REF/ACT command period (Refresh)
tRC1
70
78
ns
ACT to PRE command period
tRAS
48
120,000
50
120,000
ns
PRE to ACT command period
tRP
20
20
ns
Delay time ACT to READ/WRITE command
tRCD
20
20
ns
ACT(one) to ACT(another) command period
tRRD
16
20
ns
Data-in to PRE command period
tDPL
8
10
ns
Data-in to ACT(REF) command period /CAS latency = 3
tDAL3
1CLK+20
1CLK+20
ns
(Auto precharge)
/CAS latency = 2
tDAL2
1CLK+20
1CLK+20
ns
Mode register set cycle time
tRSC
2
2
CLK
Transition time
tT
0.5
30
1
30
ns
Refresh time (4,096 refresh cycles)
tREF
64
64
ms


同様の部品番号 - MC-4532CC726PF-A10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4532CC726PF-A10 NEC-MC-4532CC726PF-A10 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

同様の説明 - MC-4532CC726PF-A10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726XFA ELPIDA-MC-4532CC726XFA Datasheet
181Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD647XFA ELPIDA-MC-4532CD647XFA Datasheet
171Kb / 14P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD647 NEC-MC-4532CD647 Datasheet
207Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 NEC-MC-4532CD646 Datasheet
148Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com