データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM2100-M データシート(PDF) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

部品番号 FM2100-M
部品情報  SILICON EPITAXIAL PLANCE TYPE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PACELEADER [PACELEADER INDUSTRIAL]
ホームページ  http://www.paceleader.tw
Logo PACELEADER - PACELEADER INDUSTRIAL

FM2100-M データシート(HTML) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

  FM2100-M Datasheet HTML 1Page - PACELEADER INDUSTRIAL FM2100-M Datasheet HTML 2Page - PACELEADER INDUSTRIAL  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES FM220-M THRU FM2100-M
FM220-M thru FM2100-M
SILICON EPITAXIAL PLANCE TYPE
SILICON EPITAXIAL PLANCE TYPE
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
700
600
500
400
300
200
100
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
Tj=75 C
Tj=25 C
Tj=25 C
AMBIENT TEMPERATURE,( C)
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
20
10
30
50
40
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
www.paceleader.tw


同様の部品番号 - FM2100-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM2100-M FORMOSA-FM2100-M Datasheet
69Kb / 2P
   Silicon epitaxial planer type
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
FM2100-M WINNERJOIN-FM2100-M Datasheet
96Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes
logo
Formosa MS
FM2100-MH FORMOSA-FM2100-MH Datasheet
79Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM2100-MH1 FORMOSA-FM2100-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Frontier Electronics.
FM2100-MH1 FRONTIER-FM2100-MH1 Datasheet
609Kb / 3P
   2A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 40V-200V
More results

同様の説明 - FM2100-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
FM1020-T1 PACELEADER-FM1020-T1 Datasheet
256Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANCE TYPE
FM820-T1 PACELEADER-FM820-T1 Datasheet
257Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANCE TYPE
FM120-M PACELEADER-FM120-M Datasheet
130Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANCE TYPE
logo
Panasonic Semiconductor
2SD2184 PANASONIC-2SD2184 Datasheet
38Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(Silicon NPN epitaxial planer type)
2SB642 PANASONIC-2SB642 Datasheet
50Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planer type(Silicon PNP epitaxial planer type)
2SB790 PANASONIC-2SB790 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planer type(Silicon PNP epitaxial planer type)
2SC3313 PANASONIC-2SC3313 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(Silicon NPN epitaxial planer type)
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
MA2SD24 PANASONIC-MA2SD24 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3S795E PANASONIC-MA3S795E Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com