データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GMA7496LD20T データシート(PDF) 11 Page - Gamma Microelectronics Inc.

部品番号 GMA7496LD20T
部品情報  2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GAMMA [Gamma Microelectronics Inc.]
ホームページ  http://www.gammamicro.com.tw/
Logo GAMMA - Gamma Microelectronics Inc.

GMA7496LD20T データシート(HTML) 11 Page - Gamma Microelectronics Inc.

Back Button GMA7496LD20T Datasheet HTML 4Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 5Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 6Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 7Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 8Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 9Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 10Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 11Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496LD20T Datasheet HTML 12Page - Gamma Microelectronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
GMA7496L
2W+2W AMPLIFIER WITH DC
VOLUME CONTROL
Inches
mm
0.323 - 0.370
8.200 - 9.400
0.008 - 0.014
0.204 - 0.360
7.620 TYP
0.300 TYP
0.126 - 0.142
3.200 - 3.600
0.146 - 0.170
3.710 - 4.310
0.118 - 0.142
3.000 - 3.600
0.020 MIN
.510 MIN
0.014 - 0.022
0.360 - 0.560
0.060 TYP
1.524 TYP
2.540 TYP
0.100 TYP
0.244 - 0.260
6.200 - 6.600
1.022 - 1.045
25.950 - 26.550
Package Outline Dimensions – DIP 20


同様の部品番号 - GMA7496LD20T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gamma Microelectronics ...
GMA7496LD20 GAMMA-GMA7496LD20 Datasheet
190Kb / 11P
   2W2W AMPLIFIER W/ DC VOLUME CONTROL
More results

同様の説明 - GMA7496LD20T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TDA7496L STMICROELECTRONICS-TDA7496L Datasheet
162Kb / 10P
   2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD7496L YOUDA-YD7496L Datasheet
85Kb / 5P
   2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KKA7496L KODENSHI-KKA7496L Datasheet
526Kb / 8P
   2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
First Components Intern...
FC7496L FCI-FC7496L Datasheet
1Mb / 8P
   FC7496L 2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
Gamma Microelectronics ...
GMA7496L GAMMA-GMA7496L Datasheet
190Kb / 11P
   2W2W AMPLIFIER W/ DC VOLUME CONTROL
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1438 GMT-G1438 Datasheet
91Kb / 1P
   2W Stereo Audio Amplifier with DC Volume Control and Selectable Gain
logo
National Semiconductor ...
LM4843 NSC-LM4843 Datasheet
597Kb / 19P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control
logo
MOSA ELECTRONICS
MS6865 MOSA-MS6865 Datasheet
713Kb / 20P
   Dual 2W Power Amplifier 3 Stereo Inputs with Volume Control
MS6865 MOSA-MS6865_1 Datasheet
767Kb / 22P
   Dual 2W Power Amplifier 3 Stereo Inputs with Volume Control
MS6864 MOSA-MS6864_1 Datasheet
696Kb / 21P
   Dual 2W Power Amplifier, I2C interface Stereo Input with Volume Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com