データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IPG20N06S2L-50 データシート(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 IPG20N06S2L-50
部品情報  OptiMOS Power-Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPG20N06S2L-50 データシート(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IPG20N06S2L-50
5 Typ. output characteristics
4)
6 Typ. drain-source on-state resistance
4)
I D = f(V DS); T j = 25 °C
R DS(on) = f(I D); T j = 25 °C
parameter: V GS
parameter: V GS
7 Typ. transfer characteristics
4)
8 Typ. drain-source on-state resistance
4)
I D = f(V GS); V DS = 6V
R DS(on) = f(T j); I D = 15 A; V GS = 10 V
parameter: T j
20
30
40
50
60
70
80
-60
-20
20
60
100
140
180
T j [°C]
3 V
3.5 V
4 V
4.5 V
5 V
10 V
0
20
40
60
80
01
23
45
V DS [V]
3 V
3.5 V
4 V
4.5 V
5 V
10 V
20
40
60
80
100
120
0
20
406080
I D [A]
-55 °C
25 °C
175 °C
0
20
40
60
80
123456
V GS [V]
Rev. 1.0
page 5
2009-09-07


同様の部品番号 - IPG20N06S2L-50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
IPG20N06S2L-50A INFINEON-IPG20N06S2L-50A Datasheet
202Kb / 9P
   OptiMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2013-02-28
More results

同様の説明 - IPG20N06S2L-50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SPD30N06S2L-23 INFINEON-SPD30N06S2L-23 Datasheet
263Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
SPI80N03S2-03 INFINEON-SPI80N03S2-03 Datasheet
418Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
SPI80N03S2L-04 INFINEON-SPI80N03S2L-04 Datasheet
417Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
BSC119N03SG INFINEON-BSC119N03SG_09 Datasheet
384Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 1.91 2009-11-04
BSC123N10LSG INFINEON-BSC123N10LSG Datasheet
447Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC152N10NSFG INFINEON-BSC152N10NSFG Datasheet
423Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC252N10NSFG INFINEON-BSC252N10NSFG Datasheet
419Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC265N10LSFG INFINEON-BSC265N10LSFG Datasheet
433Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
IPB260N06N3G INFINEON-IPB260N06N3G Datasheet
297Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.2 2010-01-22
IPD090N03LGE8177 INFINEON-IPD090N03LGE8177 Datasheet
315Kb / 9P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.0 2010-02-23
BSZ040N04LSG INFINEON-BSZ040N04LSG Datasheet
336Kb / 9P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 1.3 2009-11-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com