データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA112B-DBK.SEF-PF データシート(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA112B-DBK.SEF-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA112B-DBK.SEF-PF データシート(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-DBK.SEF-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
5.0
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
100
550
Wavelength (nm)
500
400
450
0.0
0.5
1.0
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Ambient Temperature(
)
0.8
-40
-20
0
20
40
80
60
1.1
1.0
0.9
1.2
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
100
Forward Voltage(V)
1.0
2.0
0.1
3.0
4.0
1.0
10
1000
DBK CHIP
0.5
80
60
40
20
0
Ambient Temperature(
)
0.0
-20
-40
100
2.5
1.5
1.0
2.0
3.0
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
Page 3/6
2.5
0.5
Forward Current(mA)
1.0
0.0
10
100
1000
1.5
1.0
2.0
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
3.0
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO. LA112B/DBK.SEF-PF


同様の部品番号 - LA112B-DBK.SEF-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA112B-DBK.G-PF LIGITEK-LA112B-DBK.G-PF Datasheet
134Kb / 7P
   LED ARRAY
LA112B-DBK.VY-PF LIGITEK-LA112B-DBK.VY-PF Datasheet
123Kb / 7P
   LED ARRAY
LA112B-DBK.X-PF LIGITEK-LA112B-DBK.X-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
LA112B-DBK.Y9SEF-PF LIGITEK-LA112B-DBK.Y9SEF-PF Datasheet
139Kb / 8P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA112B-DBK.SEF-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com