データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
3.5
----
2.6
Typ.
Forward
voltage
@20mA(V)
-30 ~ +100
Peak
wave
length
λPnm
Dominant
wave
length
λDnm
Spectral
halfwidth
△λnm
COLOR
LA158B/SBKS.VY.VG-R1-PF
PART NO
----
565
1.7
30
Blue Transparent
Yellow Transparent
AlGaInP
Yellow
InGaN/SiC
Blue
590
----
20
1.7
475
----
----
26
Green Transparent
Lens
Emitted
Gap
Green
MATERIAL
Min.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Storage Temperature
Tstg
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
20
160
90
2.6
2008
900
----
20
280
120
4.2
20
Max. Min.
Typ.
PART NO. LA158B/SBKS.VY.VG-R1-PF
Page 2/7
Absolute Maximum Ratings
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Electrostatic Discharge( * )
Power Dissipation
Reverse Current @5V
Operating Temperature
50
10
Ir
Topr
-20 ~ +80
----
ESD
500
120
100
PD
IFP
120
100
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Forward Current
Symbol
Parameter
30
IF
30
VG
SBKS
10
μA
2000V
75
mW
60
mA
UNIT
30
mA
VY
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
*


同様の部品番号 - LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF LIGITEK-LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet
133Kb / 8P
   LED ARRAY
LA158B-VG.VY.SBKS-R1-PF LIGITEK-LA158B-VG.VY.SBKS-R1-PF Datasheet
134Kb / 8P
   LED ARRAY
LA158B-VG.VYVG.DBK-PF LIGITEK-LA158B-VG.VYVG.DBK-PF Datasheet
106Kb / 8P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com