データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA174B-X.G-PF データシート(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA174B-X.G-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA174B-X.G-PF データシート(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA174B-X.G-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA174B-X.G-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA174B-X.G-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA174B-X.G-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA174B-X.G-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA174B-X.G-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Wavelength (nm)
500
550
0.0
0.5
600
650
Ambient Temperature(
)
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
1.0
0
-20
-40
0.8
1.0
0.9
1.1
1.2
0.5
Fig.6 Directive Radiation
0
Ambient Temperature(
)
100
80
60
40
20
-40
-20
0.0
100
60
80
20
40
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
2.5
1.5
1.0
2.0
3.0
3/5
Page
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Forward Voltage(V)
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
100
1.0
0.1
2.0
1.0
10
1000
G CHIP
10
Forward Current(mA)
4.0
3.0
5.0
0.0
1.0
1.5
0.5
1.0
2.5
2.0
1000
100
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
3.5
3.0
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO. LA174B/X.G-PF


同様の部品番号 - LA174B-X.G-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA174B-X.YG-PF LIGITEK-LA174B-X.YG-PF Datasheet
121Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA174B-X.G-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com