データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA175B-G.SRG.G.2X-S1 データシート(PDF) 7 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA175B-G.SRG.G.2X-S1
部品情報  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA175B-G.SRG.G.2X-S1 データシート(HTML) 7 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA175B-G.SRG.G.2X-S1 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
H
W
ITE
M
NO
.
Q'
TY
:
PC
S
N,
W
,:
kg
s
G,
W
,:
kg
s
3. 4 INNER BOXES / CARTON
SIZE : L X W X H 56.5cm X 47.5cm X 24cm
L
W
C/NO:
MADE IN CHINA
H
L
2. 126 TUBES / INNER BOX
SIZE : L X W X H 55cm X 22.5cm X 10cm
1. 11PCS / TUBE
PACKING SPECIFICATION


同様の部品番号 - LA175B-G.SRG.G.2X-S1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA175B-G.2SRG.2G-PF LIGITEK-LA175B-G.2SRG.2G-PF Datasheet
134Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA175B-G.SRG.G.2X-S1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com