データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD035OX4 データシート(PDF) 2 Page - AZ Displays

部品番号 PD035OX4
部品情報  TECHNICAL SPECIFICATION
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AZDISPLAYS [AZ Displays]
ホームページ  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

PD035OX4 データシート(HTML) 2 Page - AZ Displays

  PD035OX4 Datasheet HTML 1Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 2Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 3Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 4Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 5Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 6Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 7Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 8Page - AZ Displays PD035OX4 Datasheet HTML 9Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
PD035OX4
The information contained herein is the exclusive property of Prime View International Co., Ltd. and shall not be distributed,
reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Prime View International Co., Ltd.
PAGE:2
TECHNICAL SPECIFICATION
CONTENTS
NO.
ITEM
PAGE
-
Cover
1
-
Contents
2
1
Application
3
2
Features
3
3
Mechanical Specifications
3
4
Mechanical Drawing of TFT-LCD module
4
5
Input / Output Terminals
5
6
Absolute Maximum Ratings
8
7
Electrical Characteristics
9
8
Pixel Arrangement
15
9
Display Color and Gray Scale Reference
16
10
Block Diagram
17
11
SPI Register Description and Timing Characteristics
18
12
Power On Sequence
22
13
Optical Characteristics
22
14
Handling Cautions
25
15
Reliability Test
26
16
Packing
27
-
Revision History
29
-
Appendix
30
P-511-295(V:2)


同様の部品番号 - PD035OX4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AZ Displays
PD035OX1 AZDISPLAYS-PD035OX1 Datasheet
608Kb / 33P
   This technical specification applies to 3.5inch color TFT-LCD panel PD035OX1.
PD035OX1 AZDISPLAYS-PD035OX1 Datasheet
821Kb / 31P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD035OX1 AZDISPLAYS-PD035OX1_08 Datasheet
821Kb / 31P
   TECHNICAL SPECIFICATION
More results

同様の説明 - PD035OX4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AZ Displays
PD035OX1 AZDISPLAYS-PD035OX1_08 Datasheet
821Kb / 31P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050QT2 AZDISPLAYS-PD050QT2 Datasheet
438Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050VL1 AZDISPLAYS-PD050VL1 Datasheet
872Kb / 21P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PM070WL3 AZDISPLAYS-PM070WL3 Datasheet
638Kb / 23P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD024OX8 AZDISPLAYS-PD024OX8 Datasheet
2Mb / 39P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD040QT2 AZDISPLAYS-PD040QT2 Datasheet
526Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU6 AZDISPLAYS-PD057VU6 Datasheet
917Kb / 22P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU4 AZDISPLAYS-PD057VU4 Datasheet
484Kb / 18P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD080SL1 AZDISPLAYS-PD080SL1 Datasheet
1Mb / 26P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VT2 AZDISPLAYS-PD057VT2 Datasheet
485Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PM070WT1 AZDISPLAYS-PM070WT1 Datasheet
502Kb / 23P
   TECHNICAL SPECIFICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com