データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA209B-1-3XGXGX-PF データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA209B-1-3XGXGX-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA209B-1-3XGXGX-PF データシート(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA209B-1-3XGXGX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-3XGXGX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-3XGXGX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-3XGXGX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-3XGXGX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-3XGXGX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
LG45840/F181-PF
Page
PART NO.
Package Dimensions
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
-
+
3.8TYP
0.5
TYP
4.9
±0.5
LA209B-1/3XGXGX-PF
G
1.5
G
4.6
2.54
2.2
±0.5
18.3
3.2
±0.3
2.1
17.3
1/5
1.9
3.2
4.0
0.5
TYP
+
-
2.54TYP
1.0MIN
1.5
MAX
29.5
±0.5


同様の部品番号 - LA209B-1-3XGXGX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA209B-1-3XGXYX-PF LIGITEK-LA209B-1-3XGXYX-PF Datasheet
120Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA209B-1-3XGXGX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com