データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA12540-PF-TBF-X データシート(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA12540-PF-TBF-X
部品情報  TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA12540-PF-TBF-X データシート(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540-PF-TBF-X Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Ambient Temperature(
)
Wavelength (nm)
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
Ambient Temperature(
)
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
Forward Voltage(V)
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Forward Current(mA)
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
1.0
0.1
1.0
10
100
1000
1.0
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-40
-20
0
20
40
60
1.0
1.1
1.2
500
550
600
650
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
80
100
0.8
0.9
-20
-40
40
20
0
80
100
60
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.5
3.0
700
Y-A CHIP
Page 5/7
-30
°
100% 75% 50%
-60
°
30
°
75%
25%
0
25%
50%
100%
60
°
0
°
Fig.6 Directivity Radiation
PART NO. LA12540-PF/TBF-X


同様の部品番号 - LA12540-PF-TBF-X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA12540 LIGITEK-LA12540 Datasheet
70Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results

同様の説明 - LA12540-PF-TBF-X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LDBK2640-TBS-X LIGITEK-LDBK2640-TBS-X Datasheet
122Kb / 6P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LVG2641-P1-PF-TBS-X LIGITEK-LVG2641-P1-PF-TBS-X Datasheet
135Kb / 7P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LDBK3333-H0-TBS LIGITEK-LDBK3333-H0-TBS Datasheet
90Kb / 6P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LI2341-PF-TBS-3 LIGITEK-LI2341-PF-TBS-3 Datasheet
145Kb / 7P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LI2640-S79-PF-TBS-X LIGITEK-LI2640-S79-PF-TBS-X Datasheet
126Kb / 7P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LPT3323-TBS-X-PF LIGITEK-LPT3323-TBS-X-PF Datasheet
111Kb / 6P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LVG13743-PF-TBS-X LIGITEK-LVG13743-PF-TBS-X Datasheet
132Kb / 7P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LDGM32840-S4-TBS-X LIGITEK-LDGM32840-S4-TBS-X Datasheet
157Kb / 6P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LG3330-H0-PF-TBS-X LIGITEK-LG3330-H0-PF-TBS-X Datasheet
126Kb / 7P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LHIR2042-S78-PF-TBS-X LIGITEK-LHIR2042-S78-PF-TBS-X Datasheet
172Kb / 10P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
LHY22840-S11-PF-TBS-1 LIGITEK-LHY22840-S11-PF-TBS-1 Datasheet
121Kb / 7P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com