データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LDUV2043 データシート(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LDUV2043
部品情報  ROUND TYPE LED LAMPS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDUV2043 データシート(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDUV2043 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUV2043 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Dip Soldering
Preheat: 120
°C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2
°C/sec(max)
Ramp-Down:-5
°C/sec(max)
Solder Bath:260
°C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.
2.You can just only select one of the soldering conditions as above.
60 Seconds Max
Preheat
0
50
25°
2
°/sec
max
100
Time(sec)
150
260°
120°
Temp(
°C)
5
°/sec
max
260
° C3sec Max
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350
°C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
2.Wave Soldering Profile
PART NO. LDUV2043
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 4/5


同様の部品番号 - LDUV2043

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LDUV2043Z-A LIGITEK-LDUV2043Z-A Datasheet
181Kb / 8P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results

同様の説明 - LDUV2043

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
L8I2041-PF LIGITEK-L8I2041-PF Datasheet
116Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8SEF3330-PF LIGITEK-L8SEF3330-PF Datasheet
131Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8G2040-PF LIGITEK-L8G2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LUY2040 LIGITEK-LUY2040 Datasheet
103Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK12740 LIGITEK-LDBK12740 Datasheet
70Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13733-OD LIGITEK-LDBK13733-OD Datasheet
112Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13740 LIGITEK-LDBK13740 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13742-OD LIGITEK-LDBK13742-OD Datasheet
115Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK32243 LIGITEK-LDBK32243 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK42443Z-S10 LIGITEK-LDBK42443Z-S10 Datasheet
114Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK63233-P1 LIGITEK-LDBK63233-P1 Datasheet
99Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com