データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST20P18 データシート(PDF) 5 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

部品番号 ST20P18
部品情報  16K 8-bit Single Chip Microcontroller
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST20P18 データシート(HTML) 5 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST20P18 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ST20P18
Ver 1.4
5/12
6/13/07
5
5.. P
PA
AD
D D
DE
ES
SC
CR
RIIP
PT
TIIO
ON
N
Pin No.
Designation
Type
Description
12~9
SEG0/PA4 ~
SEG3/PA7
O
I/O
LCD Segment output
Port-A bit programmable I/O
8~5
SEG4- SEG7
O
LCD Segment output
Segment output port
4~1, 68~65
SEG8 -SEG15
O
LCD Segment output
Segment output port
64~57
SEG16-SEG23
O
LCD Segment output
Segment output port
56~49
SEG24/PC0 ~
SEG31/PC7
O
I/O
LCD Segment output
Port-C bit programmable I/O
48~41
SEG32/PB0 ~
SEG39/PB7
O
I/O
LCD Segment output
Port-B bit programmable I/O
39~32
COM 0 – 7
O
O
LCD Common output
Open drain output port
24
RESET
I
Pad reset input (HIGH Active)
29
GND
P
Ground Input and chip substrate
16
PA0/INTX
I/O
I
I
I
Port-A bit programmable I/O
Edge-trigger Interrupt.
Transition-trigger Interrupt
Programmable Timer1 clock source
15~9
PA 1-7
I/O
I
Port-A bit programmable I/O
Transition-trigger Interrupt
28~27
PSGO,PSGOB
O
PSG/DAC Output
26
VDD
P
Power supply
22
OSCXI/PD0
I
I
OSC input pin. For 32768Hz crystal
Port-D input
21
OSCXO/PD1
O
I
OSC output pin. For 32768Hz
crystal
Port-D input
25
OSCI
I
OSC input pin. Toward to external
resistor
20~17
PE0~PE3
I/O
Port-E bit programmable I/O
RFC/CGR output
31
V2
O
Multi-level power supply for liquid
crystal drive.
23
VPP
P
OTP programming power
40
TEST
I
Chip test function. Leave it open
30
PWRT
I
Power on timer enable control pin.
Legend: I = input, O = output, I/O = input/output, P = power.


同様の部品番号 - ST20P18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST20P16 SITRONIX-ST20P16 Datasheet
301Kb / 10P
   16K 8-bit Single Chip Microcontroller
More results

同様の説明 - ST20P18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sitronix Technology Co....
ST20P16 SITRONIX-ST20P16 Datasheet
301Kb / 10P
   16K 8-bit Single Chip Microcontroller
logo
Sanyo Semicon Device
LC863232 SANYO-LC863232 Datasheet
654Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
LC863264 SANYO-LC863264 Datasheet
656Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
MAB84X1 ETC-MAB84X1 Datasheet
977Kb / 31P
   SINGLE CHIP 8 BIT MICROCONTROLLER
logo
Sanyo Semicon Device
LC863432A SANYO-LC863432A Datasheet
627Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC864164B SANYO-LC864164B Datasheet
315Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller?
LC864332A SANYO-LC864332A Datasheet
325Kb / 20P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller?
LC86P4164 SANYO-LC86P4164 Datasheet
351Kb / 19P
   8-Bit Single Chip Microcontroller??????
LC86P5032 SANYO-LC86P5032 Datasheet
430Kb / 22P
   8-Bit Single Chip Microcontroller?????????
LC8766C8A SANYO-LC8766C8A Datasheet
681Kb / 23P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com