データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST2205U データシート(PDF) 7 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

部品番号 ST2205U
部品情報  8 BIT Integrated Microcontroller with 32K Bytes RAM
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST2205U データシート(HTML) 7 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST2205U Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST2205U Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
ST2205U
Version 1.0
6/32
6/13/2007
5
5.. D
DE
EV
VIIC
CE
E IIN
NF
FO
OR
RM
MA
AT
TIIO
ON
N
1.
Pad size:
90um x 90um
2.
Substrate: GND
3.
Chip size: 3490um x 4070um
PAD No.
Symbol
X
Y
1
ICE6
-1465.1
-1965.0
2
PC0
-1345.1
-1965.0
3
PC1
-1245.1
-1965.0
4
PC2
-1145.1
-1965.0
5
PC3
-1045.1
-1965.0
6
PC4
-945.1
-1965.0
7
PC5
-845.1
-1965.0
8
PC6
-745.1
-1965.0
9
PC7
-645.1
-1965.0
10
VSS
-545.1
-1965.0
11
VDD
-345.1
-1965.0
12
BLANK
-245.1
-1965.0
13
PE0
-145.1
-1965.0
14
PE1
-45.1
-1965.0
15
PE2
55.0
-1965.0
16
PE3
155.0
-1965.0
17
PE4
255.0
-1965.0
18
PE5
355.0
-1965.0
19
PE6
455.0
-1965.0
20
PE7
555.0
-1965.0
21
PD0
655.0
-1965.0
22
PD1
755.0
-1965.0
23
PD2
855.0
-1965.0
24
PD3
955.0
-1965.0
25
PD4
1055.0
-1965.0
26
PD5
1155.0
-1965.0
27
PD6
1255.0
-1965.0
28
PD7
1355.0
-1965.0
29
WR
1475.0
-1965.0
30
MMD/ CS0
1675.0
-1940.0
31
RD
1675.0
-1820.0
32
D7
1675.0
-1700.0
33
D6
1675.0
-1600.0
34
D5
1675.0
-1500.0
35
D4
1675.0
-1400.0
PAD No.
Symbol
X
Y
36
D3
1675.0
-1300.0
37
D2
1675.0
-1200.0
38
D1
1675.0
-1100.0
39
D0
1675.0
-1000.0
40
IOVSS
1675.0
-900.0
41
A0
1675.0
-800.0
42
A1
1675.0
-700.0
43
A2
1675.0
-600.0
44
A3
1675.0
-500.0
45
A4
1675.0
-400.0
46
A5
1675.0
-300.0
47
A6
1675.0
-200.0
48
A7
1675.0
-100.0
49
A17
1675.0
0.0
50
A18
1675.0
100.0
51
A19
1675.0
200.0
52
A20
1675.0
300.0
53
A21
1675.0
400.0
54
A22
1675.0
500.0
55
A8
1675.0
600.0
56
A9
1675.0
700.0
57
A10
1675.0
800.0
58
A11
1675.0
900.0
59
A12
1675.0
1000.0
60
A13
1675.0
1100.0
61
IOVDD
1675.0
1200.0
62
A14
1675.0
1300.0
63
A15
1675.0
1400.0
64
A16
1675.0
1500.0
65
PF0
1675.0
1600.0
66
PF1
1675.0
1700.0
67
PF2
1675.0
1820.0
68
TEST1
1675.0
1940.0
69
PF3
1475.0
1965.0
70
PF4
1355.0
1965.0


同様の部品番号 - ST2205U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ST220-100T4MI VISHAY-ST220-100T4MI Datasheet
116Kb / 6P
   SuperTan® Wet Tantalum Capacitors With Hermetic Seal
12-May-2022
ST220-50T2MI VISHAY-ST220-50T2MI Datasheet
116Kb / 6P
   SuperTan® Wet Tantalum Capacitors With Hermetic Seal
12-May-2022
ST2200-25T4MI VISHAY-ST2200-25T4MI Datasheet
116Kb / 6P
   SuperTan® Wet Tantalum Capacitors With Hermetic Seal
12-May-2022
logo
Goodwork Semiconductor ...
ST2200L GWSEMI-ST2200L Datasheet
48Kb / 2P
   2.0 AMP LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
ST220100 VISHAY-ST220100 Datasheet
86Kb / 4P
   Super Tan® Wet Tantalum Capacitors with Hermetic Seal
Revision: 17-Jul-08
More results

同様の説明 - ST2205U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
AT89C51RC ATMEL-AT89C51RC Datasheet
246Kb / 37P
   8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash
AT89C51RC ATMEL-AT89C51RC_05 Datasheet
429Kb / 36P
   8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash
AT87F51RC ATMEL-AT87F51RC Datasheet
357Kb / 25P
   8-bit Microcontroller with 32K Bytes QuickFlash
AT89C51RC ATMEL-AT89C51RC_08 Datasheet
540Kb / 36P
   8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash
AT89C51RC2-RLRIM ATMEL-AT89C51RC2-RLRIM Datasheet
1Mb / 127P
   8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
AT89C51RC2 ATMEL-AT89C51RC2 Datasheet
1Mb / 125P
   8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
T89C51RB2 ATMEL-T89C51RB2_06 Datasheet
1Mb / 117P
   8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
AT89C51RB2 ATMEL-AT89C51RB2_06 Datasheet
1Mb / 127P
   8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
logo
Sitronix Technology Co....
ST2203U SITRONIX-ST2203U Datasheet
114Kb / 5P
   8-Bit Microcontroller With 2K Bytes RAM
logo
ATMEL Corporation
ATMEGA325P ATMEL-ATMEGA325P_08 Datasheet
332Kb / 22P
   8-bit Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com