データシートサーチシステム |
|
SB1045681KL データシート(PDF) 3 Page - ABC Taiwan Electronics Corp |
|
SB1045681KL データシート(HTML) 3 Page - ABC Taiwan Electronics Corp |
3 / 7 page User ditrection of feed 26 Outer : Carton 9.0 G.W. (Kg) AE-001A Q'TY (pcs) ( 3 ) Q'TY & G.W. Per package Series SB1045 700 ( 2 ) Dimensions 13 - 24 Style 330 A 13 - 24 Style G.W. (gw) 2,000 Inner : Reel 2,800 Q'TY (pcs) 13±0.5 21±0.8 BC D 24 40 x 40 x 24 Size (cm) Unit:m/m +0 G -0 50 N 30.4 T 330 Embossed carrier Carrier tape width : D ※ SPECIFICATION FOR APPROVAL ABC'S ITEM NO. ABC'S DWG NO. Components C ∮ 200 m/m Min. End no component Leader 4 m/m P:16 m/m 330 330 330 G 2.0±0.5 Ⅵ﹒ PACKAGING INFORMATION: SHIELDED SMD POWER INDUCTOR ( 1 ) Configuration PROD. NAME REF : T Start no component Trailer 400 m/m Min. D PAGE: 3 Cover tape SB1045□□□□L□-□□□ |
同様の部品番号 - SB1045681KL |
|
同様の説明 - SB1045681KL |