データシートサーチシステム |
|
ACE78L18AM+H データシート(PDF) 3 Page - ACE Technology Co., LTD. |
|
ACE78L18AM+H データシート(HTML) 3 Page - ACE Technology Co., LTD. |
3 / 9 page ACE78LXX Technology Positive Voltage Regulator VER 1.2 3 ACE78L06 (Refer to the test circuits, TJ=0~125℃, IO=40mA, VIN=12V, Cin=0.33μF, Co=0.1μF unless otherwise specified) (Note1) Symbol Test Condition Min Typ Max Unit A-Rank (3%) 5.82 6.0 6.18 VO B-Rank (5%) VIN=12V, IO=40mA, TJ=25℃ 8.5V≦VIN≦20V, 1mA≦IO≦40mA 8.5V≦VIN≦Vmax, 1mA≦IO≦70mA (Note2) 5.70 6.30 V 8.5V≦VIN≦20V, IO=40mA, TJ=25℃ 65 175 ΔVO (Line Regulation) 9V≦VIN≦20V, IO=40mA, TJ=25℃ 54 125 mV VIN=12V, 1mA≦IO≦100mA, TJ=25℃ 12.8 80 ΔVO (Load Regulation) VIN=12V, 1mA≦IO≦70mA, TJ=25℃ 5.8 40 mV IQ VIN=12V, IO=0mA,TJ=25℃ 3.9 6.0 mA VIN=12V, 1mA≦IO≦40mA 0.1 ΔIQ 9V≦VIN≦20V, IO=40mA 1.5 mA Vn 10Hz≦f≦100KHz 49 μV RR 10V≦VIN≦20V, IO=40mA, f=120Hz,TJ=25℃ 40 46 dB VD IO=100mA, TJ=25℃ 1.7 V Δ VO/ΔTJ IO=5mA, 0℃≦TJ≦125℃ 0.75 mV/℃ ACE78L08 (Refer to the test circuits, TJ=0~125℃, IO=40mA, VIN=14V, Cin=0.33μF, Co=0.1μF unless otherwise specified) (Note1) Symbol Test Condition Min Typ Max Unit A-Rank (3%) 7.76 8.0 8.24 VO B-Rank (5%) VIN=14V, IO=40mA, TJ=25℃ 10.5V≦VIN≦23V, 1mA≦IO≦40mA 10.5V≦VIN≦Vmax, 1mA≦IO≦70mA (Note2) 7.60 8.40 V 10.5V≦VIN≦23V, IO=40mA, TJ=25℃ 10 175 ΔVO (Line Regulation) 11V≦VIN≦23V, IO=40mA, TJ=25℃ 8 125 mV VIN=14V, 1mA≦IO≦100mA, TJ=25℃ 15 80 ΔVO (Load Regulation) VIN=14V, 1mA≦IO≦70mA, TJ=25℃ 8 40 mV IQ VIN=14V, IO=0mA,TJ=25℃ 2.0 5.5 mA VIN=14V, 1mA≦IO≦40mA 0.1 ΔIQ 11V≦VIN≦23V, IO=40mA 1.5 mA Vn 10Hz≦f≦100KHz 49 μV RR 11V≦VIN≦21V, IO=40mA, f=120Hz,TJ=25℃ 39 45 dB VD IO=100mA, TJ=25℃ 1.7 V Δ VO/ΔTJ IO=5mA, 0℃≦TJ≦125℃ 0.75 mV/℃ |
同様の部品番号 - ACE78L18AM+H |
|
同様の説明 - ACE78L18AM+H |