データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS256MUFM-H データシート(PDF) 5 Page - Transcend Information. Inc.

部品番号 TS256MUFM-H
部品情報  128MB~8GB USB Flash Module
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
ホームページ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS256MUFM-H データシート(HTML) 5 Page - Transcend Information. Inc.

  TS256MUFM-H Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS256MUFM-H Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS256MUFM-H Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS256MUFM-H Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS256MUFM-H Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS256MUFM-H Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS256MUFM-H Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
1
1
12
2
28
8
8M
M
MB
B
B~
~
~8
8
8G
G
GB
B
B U
U
US
S
SB
B
B F
F
Fllla
a
as
s
sh
h
h M
M
Mo
o
od
d
du
u
ullle
e
e (((H
H
Ho
o
orrriiiz
zzo
o
on
n
nttta
a
alll)))
T
T
TS
S
S1
1
12
2
28
8
8M
M
M~
~
~8
8
8G
G
GU
U
UF
F
FM
M
M---H
H
H (((lllo
o
ow
w
w p
p
prrro
o
offfiiillle
e
e v
v
ve
e
errrs
s
siiio
o
on
n
n)))
Transcend Information Inc.
V1.1
5
S
S
S
Specification
pecification
pecification
pecifications
s
s
s
Environment
Capacity
128MB~8GB
Operating
0
℃ to 70 ℃
Temperature
Non-Operating
-40
℃ to 85 ℃
Single-Channel Read/Write
20/10 MB/sec (Max.)
System Performance
Dual-Channel Read/Write
30/23 MB/sec (Max.)
Power Requirement
Voltage
DC 5V ± 10%
Data Retention
10 years
Connector Durability
10,000 times
Erase Cycles
>2,000,000


同様の部品番号 - TS256MUFM-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS256MUFM-H TRANSCEND-TS256MUFM-H Datasheet
379Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
More results

同様の説明 - TS256MUFM-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS128MUFM-H TRANSCEND-TS128MUFM-H_1 Datasheet
379Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
TS4GGMP860 TRANSCEND-TS4GGMP860 Datasheet
167Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
TS4GMP850 TRANSCEND-TS4GMP850 Datasheet
134Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
logo
Hynix Semiconductor
HY27UG088G5B HYNIX-HY27UG088G5B Datasheet
380Kb / 53P
   8Gb NAND FLASH
logo
Samsung semiconductor
K8S2815ETE SAMSUNG-K8S2815ETE Datasheet
1Mb / 55P
   128Mb E-die NOR FLASH
K8P2815UQC SAMSUNG-K8P2815UQC Datasheet
1Mb / 62P
   128Mb C-die NOR FLASH
K8A2815ETE SAMSUNG-K8A2815ETE Datasheet
984Kb / 51P
   128Mb E-die NOR FLASH
K8P2716UZC SAMSUNG-K8P2716UZC Datasheet
1Mb / 56P
   128Mb C-die Page NOR Flash
logo
White Electronic Design...
WED7PXXXATA70XXI25 WEDC-WED7PXXXATA70XXI25 Datasheet
268Kb / 15P
   128MB to 1GB Industrial ATA Flash
logo
Hanbit Electronics Co.,...
HFDOM44S6RXXX HANBIT-HFDOM44S6RXXX Datasheet
293Kb / 30P
   44Pin Flash Disk Module Min.128MB ~ Max.4G, True IDE Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com