データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS2GMP650 データシート(PDF) 4 Page - Transcend Information. Inc.

部品番号 TS2GMP650
部品情報  2GB/4GB/8G USB Flash Drive
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
ホームページ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS2GMP650 データシート(HTML) 4 Page - Transcend Information. Inc.

  TS2GMP650 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS2GMP650 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS2GMP650 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS2GMP650 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Specifications
Size (L x W x H):
75 mm × 31 mm × 13 mm
Weight:
30g (with Li-ion battery)
Music Formats:
MP3 WMA and WMA-DRM10 (Subscription
music)
Recording Format:
ADPCM (WAV)
Estimated Battery Life:
15 hours Music playback (fully charged battery)
Compression Rates:
32Kbps to 320Kbps
Data Retention:
Up to 10 years
Erase Cycles:
≥ 100,000 times
Signal-to-Noise Ratio:
≥ 90dB
Power Supply
USB mass storage: DC5V
±10%
MP3 Player: 3.7V Li-ion battery
Certificates:
CE, FCC, BSMI
Warranty:
2-years


同様の部品番号 - TS2GMP650

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS2GMP630 TRANSCEND-TS2GMP630 Datasheet
67Kb / 4P
   1GB/2GB/4GB USB Flash Drive
More results

同様の説明 - TS2GMP650

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS2GMP840 TRANSCEND-TS2GMP840 Datasheet
116Kb / 4P
   2GB/4GB/8G USB Flash Drive
TS2GMP820 TRANSCEND-TS2GMP820 Datasheet
93Kb / 4P
   2GB/4GB USB Flash Drive
TS2GMP320 TRANSCEND-TS2GMP320 Datasheet
143Kb / 4P
   2GB/4GB USB Flash Drive
TS1GMP630 TRANSCEND-TS1GMP630 Datasheet
67Kb / 4P
   1GB/2GB/4GB USB Flash Drive
TS4GMP850 TRANSCEND-TS4GMP850 Datasheet
134Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
TS4GGMP860 TRANSCEND-TS4GGMP860 Datasheet
167Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
logo
Infineon Technologies A...
S26HS02GT INFINEON-S26HS02GT Datasheet
214Kb / 13P
   2Gb/4Gb SEMPER??Flash HYPERBUS??interface, 1.8V/3.0V
002-34696 Rev. **
S28HS02GT INFINEON-S28HS02GT Datasheet
164Kb / 12P
   2Gb/4Gb SEMPER??Flash Octal interface, 1.8V/3.0V
002-34695 Rev. **
logo
Apacer Technology Inc.
UM120-UFD5 APACER-UM120-UFD5 Datasheet
924Kb / 4P
   USB flash drive
UH110-UFD4 APACER-UH110-UFD4 Datasheet
1Mb / 4P
   USB flash drive
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com