データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS16GSSD34E-M データシート(PDF) 3 Page - Transcend Information. Inc.

部品番号 TS16GSSD34E-M
部品情報  8GB~32GB ExpressCard34 SSD
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
ホームページ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS16GSSD34E-M データシート(HTML) 3 Page - Transcend Information. Inc.

  TS16GSSD34E-M Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS16GSSD34E-M Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS16GSSD34E-M Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS16GSSD34E-M Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS16GSSD34E-M Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS16GSSD34E-M Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
T
T
TS
S
S8
8
8G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D3
3
34
4
4E
E
E---M
M
M
T
T
TS
S
S1
1
16
6
6G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D3
3
34
4
4E
E
E---M
M
M
T
T
TS
S
S3
3
32
2
2G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D3
3
34
4
4E
E
E---M
M
M
8GB~32GB ExpressCard34 SSD
Transcend Information Inc.
V1.01
3
Pinouts
Pin No.
Pin Name
01
GND
02
USBD-
03
USBD+
04
GND
05
NC
06
NC
07
NC
08
NC
09
NC
10
NC
11
NC
12
NC
13
NC
14
3.3V
15
3.3V
16
NC
17
NC
18
NC
19
NC
20
GND
21
NC
22
NC
23
GND
24
NC
25
NC
26
GND
Pin Identification
Symbol
Function
USBD+
USBD-
USB serial data interface
3.3V
Primary voltage source
GND
Ground
NC
No connect


同様の部品番号 - TS16GSSD34E-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcend Information. ...
TS16GSSD10-M TRANSCEND-TS16GSSD10-M Datasheet
295Kb / 11P
   1.0??Solid State Disk
TS16GSSD25S-M TRANSCEND-TS16GSSD25S-M Datasheet
590Kb / 38P
   2.5??Solid State Disk
TS16GSSD25S-S TRANSCEND-TS16GSSD25S-S Datasheet
590Kb / 38P
   2.5??Solid State Disk
More results

同様の説明 - TS16GSSD34E-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micron Technology
MTFC4GMVEA-4MIT MICRON-MTFC4GMVEA-4MIT Datasheet
479Kb / 24P
   4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB e MMC
logo
List of Unclassifed Man...
KVR1333D3N9K4-32G ETC2-KVR1333D3N9K4-32G Datasheet
84Kb / 2P
   32GB (8GB 1G x 64-Bit x 4 pcs.)
KVR16LR11S4K4-32I ETC2-KVR16LR11S4K4-32I Datasheet
156Kb / 2P
   32GB (8GB 1G x 72-Bit x 4 pcs.) PC3L-12800
KVR1333D3N9HK4-32G ETC2-KVR1333D3N9HK4-32G Datasheet
90Kb / 2P
   32GB (8GB 2Rx8 1G x 64-Bit x 4 pcs.)
KVR16E11K4-32 ETC2-KVR16E11K4-32 Datasheet
224Kb / 2P
   32GB (8GB 2Rx8 1G x 72-Bit x 4 pcs.)
KVR16LE11K4-32 ETC2-KVR16LE11K4-32 Datasheet
221Kb / 2P
   32GB (8GB 2Rx8 1G x 72-Bit x 4 pcs.)
KVR16LE11K4-32I ETC2-KVR16LE11K4-32I Datasheet
221Kb / 2P
   32GB (8GB 2Rx8 1G x 72-Bit x 4 pcs.)
KVR16R11D8K4-32 ETC2-KVR16R11D8K4-32 Datasheet
155Kb / 2P
   32GB (8GB 2Rx8 1G x 72-Bit x 4 pcs.) PC3-12800
KVR18R13S4K4-32 ETC2-KVR18R13S4K4-32 Datasheet
156Kb / 2P
   32GB (8GB 1Rx4 1G x 72-Bit x 4 pcs.) PC3-14900
KVR21R15D8K4-32 ETC2-KVR21R15D8K4-32 Datasheet
59Kb / 2P
   32GB (8GB 2Rx8 1G x 72-Bit x 4 pcs.) PC4-2133
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com