データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(PDF) 4 Page - Marktech Corporate

部品番号 LM1-PPP1-01-N1-MT
部品情報  120 Degree 3.2 x 2.8mm SMT-LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(HTML) 4 Page - Marktech Corporate

  LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4/6
Format #: COTCO-D-074
REV.4
Document No. SPE/LM1-PPP1-01-N1-MT
Rev. No.
01
G
Grra
ap
ph
hs
s
If (mA)
FORWARD VOLTAGE.
FORWARD CURRENT VS.
20.0
1.8
0.0
60.0
40.0
80.0
100.0
Vf(V)
2.4
2.2
2.0
2.6
2.8
FORWARD CURRENT.
80.0
RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.
0.0
0.0
40.0
20.0
60.0
4.0
2.0
1.0
3.0
5.0
If(mA)
100.0
RED
GREEN
RED
RELATIVE INTENSITY VS, DOMINANT WAVE LENGTH
600
400
450
500
550
BLUE
GREEN
RED
0%
40%
20%
60%
80%
100%
350
700
650
Wd(nm)
If(mA)
RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.
FORWARD CURRENT
1.0
0.0
20.0
0.0
3.0
4.0
2.0
60.0
40.0
80.0
100.0
5.0
BLUE
20.0
80.0
60.0
40.0
100.0
FORWARD CURRENT VS.
4.2
3.4
3.0
0.0
3.8
5.0
4.6
Vf(V)
If (mA)
GREEN
BLUE
FORWARD VOLTAGE.


同様の部品番号 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
LM1-PPP1-01-N1 CREE-LM1-PPP1-01-N1 Datasheet
443Kb / 7P
   SMD LED
More results

同様の説明 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LUMEX INC.
SML-LX2832UWC-G-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-G-TR Datasheet
121Kb / 2P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX2832UWC-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-TR_17 Datasheet
156Kb / 1P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX3528SYC-TR LUMEX-SML-LX3528SYC-TR Datasheet
98Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528USBC-TR LUMEX-SML-LX3528USBC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MT0350-WR-A MARKTECH-MT0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
logo
LUMEX INC.
SML-LX3528UPGC-TR LUMEX-SML-LX3528UPGC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528UWC-TR LUMEX-SML-LX3528UWC-TR Datasheet
100Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MTSM2350-G-A MARKTECH-MTSM2350-G-A Datasheet
283Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM0350-WR-A MARKTECH-MTSM0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM6350-URUG-A MARKTECH-MTSM6350-URUG-A Datasheet
266Kb / 8P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com