データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(PDF) 5 Page - Marktech Corporate

部品番号 LM1-PPP1-01-N1-MT
部品情報  120 Degree 3.2 x 2.8mm SMT-LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(HTML) 5 Page - Marktech Corporate

  LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5/6
Format #: COTCO-D-074
REV.4
Document No. SPE/LM1-PPP1-01-N1-MT
Rev. No.
01
G
Grra
ap
ph
hs
s
RED
60
40
0
10
20
0
20
30
40
50
60
40
70
IF(mA)
0
10
0
20
20
30
80
100
T( C)
GREEN
0
0
20
10
20
30
40
50
60
80
100
T( C)
IF(mA)
70
20
0
0
10
20
30
T( C)
40
60
80
100
RED
GREEN
T( C)
60
40
100
80
BLUE
BLUE
BLUE
BLUE
60
RED
-60
40
50
60
70
IF(mA)
-90
GREEN
40
50
IF(mA)
60
70
GREEN
RED
50% Power Angle :
0%
90
60
30
-30
0
0
20%
100%
80%
40%
60%
FAR FIELD PATTERN


同様の部品番号 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
LM1-PPP1-01-N1 CREE-LM1-PPP1-01-N1 Datasheet
443Kb / 7P
   SMD LED
More results

同様の説明 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LUMEX INC.
SML-LX2832UWC-G-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-G-TR Datasheet
121Kb / 2P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX2832UWC-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-TR_17 Datasheet
156Kb / 1P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX3528SYC-TR LUMEX-SML-LX3528SYC-TR Datasheet
98Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528USBC-TR LUMEX-SML-LX3528USBC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MT0350-WR-A MARKTECH-MT0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
logo
LUMEX INC.
SML-LX3528UPGC-TR LUMEX-SML-LX3528UPGC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528UWC-TR LUMEX-SML-LX3528UWC-TR Datasheet
100Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MTSM2350-G-A MARKTECH-MTSM2350-G-A Datasheet
283Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM0350-WR-A MARKTECH-MTSM0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM6350-URUG-A MARKTECH-MTSM6350-URUG-A Datasheet
266Kb / 8P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com