データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(PDF) 6 Page - Marktech Corporate

部品番号 LM1-PPP1-01-N1-MT
部品情報  120 Degree 3.2 x 2.8mm SMT-LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(HTML) 6 Page - Marktech Corporate

  LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6/6
Format #: COTCO-D-074
REV.4
Document No. SPE/LM1-PPP1-01-N1-MT
Rev. No.
01
G
Grra
ap
ph
hs
s
the color coordinates of the mixed light can be expected within the area of the color triangle marked a).
the achromatic point (x=0.33,y=0.33) is marked
“+”
Items
Signatures
Date
Revision History
Prepared by
MaAiQiu
2006-06-27
Rev.No
Date
Change Description
Checked by
XieJH
2006-06-27
Approved by
DavidLiu
2006-06-27
FCN#
FCN20060218
Data is subject to change without prior notice.
Copyright@2002 Cotco International Ltd.


同様の部品番号 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
LM1-PPP1-01-N1 CREE-LM1-PPP1-01-N1 Datasheet
443Kb / 7P
   SMD LED
More results

同様の説明 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LUMEX INC.
SML-LX2832UWC-G-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-G-TR Datasheet
121Kb / 2P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX2832UWC-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-TR_17 Datasheet
156Kb / 1P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX3528SYC-TR LUMEX-SML-LX3528SYC-TR Datasheet
98Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528USBC-TR LUMEX-SML-LX3528USBC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MT0350-WR-A MARKTECH-MT0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
logo
LUMEX INC.
SML-LX3528UPGC-TR LUMEX-SML-LX3528UPGC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528UWC-TR LUMEX-SML-LX3528UWC-TR Datasheet
100Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MTSM2350-G-A MARKTECH-MTSM2350-G-A Datasheet
283Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM0350-WR-A MARKTECH-MTSM0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM6350-URUG-A MARKTECH-MTSM6350-URUG-A Datasheet
266Kb / 8P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com