データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(PDF) 2 Page - Marktech Corporate

部品番号 LM1-PPP1-01-N1-MT
部品情報  120 Degree 3.2 x 2.8mm SMT-LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

LM1-PPP1-01-N1-MT データシート(HTML) 2 Page - Marktech Corporate

  LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate LM1-PPP1-01-N1-MT Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2/6
Format #: COTCO-D-074
REV.4
Document No. SPE/LM1-PPP1-01-N1-MT
Rev. No.
01
A
Ap
pp
plliic
ca
attiio
on
ns
s::
D
Diim
me
en
ns
siio
on
n D
Drra
aw
wiin
ng
g
-
Indoor and outdoor displays
-
Backlighting
-
Coupling into light guides
-
RGB full color displays
A
Ab
bs
so
ollu
utte
e M
Ma
ax
xiim
mu
um
m R
Ra
attiin
ng
gs
s a
att T
Ta
a =
= 2
25
5
°C
Absolute maximum
Rating
Items
Symbol
R
G
B
Unit
Forward Current
*1
IF
50
25
25
mA
Peak Forward Current
*2
IFP
200
100
100
mA
Reverse Voltage
VR
5
5
5
V
Power Dissipation
PD
125
100
100
mW
Operation Temperature
Topr
-40~+100
°C
Storage Temperature
Tstg
-40~+100
°C
Junction Temperature
Tj
+110
+110
+110
°C
Junction/ambient 1 chips on
*3
Rth JA
450
400
450
°C/W
Junction/ambient 3 chips on
*3
Rth JA
650
580
680
°C/W
Junction/solder point 1 chips on
Rth JS
300
280
300
°C/W
Junction/solder point 3 chips on
Rth JS
450
430
480
°C/W
*
1 single color light *2 pulse width <=0.1msec duty <=1/10 *3 Rth test condition: Mounted on PC Board FR 4(pad size>=16mm2)
T
Ty
yp
piic
ca
all E
Elle
ec
cttrriic
ca
all &
& O
Op
pttiic
ca
all C
Ch
ha
arra
ac
ctte
erriis
sttiic
cs
s (( T
Ta
a =
= 2
25
5
°C))
Values
Parameter
Condition
Symbol
R
G
B
Unit
Wavelength at peak emission
IF=20mA
λ
peak
620
520
465
nm
Dominant wavelength
IF=20mA
λ
dom
612~622
520~540
460~480
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
IF=20mA
λ
24
38
28
nm
Viewing angle at 50% IV
IF=20mA
2
θ½
120
120
120
Deg.
VF(avg)
2.0
3.4
3.4
V
Forward voltage
IF=20mA
VF(max)
2.5
4.0
4.0
V
Iv(Min)
180
280
71
mcd
Luminous Intensity
IF=20mA
Iv(Avg)
300
450
110
mcd
Reverse current
(max.)
VR=5V
IR
10
10
10
µA


同様の部品番号 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
LM1-PPP1-01-N1 CREE-LM1-PPP1-01-N1 Datasheet
443Kb / 7P
   SMD LED
More results

同様の説明 - LM1-PPP1-01-N1-MT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LUMEX INC.
SML-LX2832UWC-G-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-G-TR Datasheet
121Kb / 2P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX2832UWC-TR LUMEX-SML-LX2832UWC-TR_17 Datasheet
156Kb / 1P
   2.8mm X 3.2mm SMT LED
SML-LX3528SYC-TR LUMEX-SML-LX3528SYC-TR Datasheet
98Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528USBC-TR LUMEX-SML-LX3528USBC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MT0350-WR-A MARKTECH-MT0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
logo
LUMEX INC.
SML-LX3528UPGC-TR LUMEX-SML-LX3528UPGC-TR Datasheet
99Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
SML-LX3528UWC-TR LUMEX-SML-LX3528UWC-TR Datasheet
100Kb / 2P
   2.8mm X 3.5mm 0.2W SMT LED
logo
Marktech Corporate
MTSM2350-G-A MARKTECH-MTSM2350-G-A Datasheet
283Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM0350-WR-A MARKTECH-MTSM0350-WR-A Datasheet
290Kb / 7P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
MTSM6350-URUG-A MARKTECH-MTSM6350-URUG-A Datasheet
266Kb / 8P
   3.2 x 2.8mm SMD TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com