データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA608A3 データシート(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 BTA608A3
部品情報  General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTA608A3 データシート(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTA608A3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTA608A3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTA608A3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTA608A3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTA608A3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C306A3-S
Issued Date : 2005.09.29
Revised Date :
Page No. : 2 / 5
BTA608A3
CYStek Product Specification
Characteristics (Ta=25°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCEO
-50
-
-
V
IC=-1mA
BVCBO
-60
-
-
V
IC=-10µA
BVEBO
-6
-
-
V
IE=-10µA
ICBO
-
-
-0.1
µA
VCB=-40V
IEBO
-
-
-0.1
µA
VEB=-5V
*VCE(sat)
-
-
-0.3
V
IC=-100mA, IB=-10mA
VBE(sat)
-
-
-1.0
V
IC=-100mA, IB=-10mA
hFE 1
160
-
560
-
VCE=-6V, IC=-1mA
hFE 2
70
-
-
-
VCE=-6V, IC=-0.1mA
fT
-
200
-
MHz
VCE=-6V, IC=-10mA
Cob
-
4.5
-
pF
VCB=-6V, f=1MHz
*Pulse Test: Pulse Width
≤380µs, Duty Cycle≤2%
Classification Of hFE 1
Rank
F
G
Range
160~320
280~560


同様の部品番号 - BTA608A3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA60-800B ISC-BTA60-800B Datasheet
384Kb / 3P
   isc Triacs
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
BTA60B YFWDIODE-BTA60B Datasheet
564Kb / 3P
   Schottky Diodes
More results

同様の説明 - BTA608A3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1042D KEC-KTA1042D Datasheet
395Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTA1276 KEC-KTA1276 Datasheet
121Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1198M3 CYSTEKEC-BTB1198M3 Datasheet
297Kb / 6P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP1207A3 CYSTEKEC-BTP1207A3 Datasheet
301Kb / 6P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP2907AN3 CYSTEKEC-BTP2907AN3 Datasheet
168Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA733A3 CYSTEKEC-BTA733A3 Datasheet
177Kb / 5P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1579S3 CYSTEKEC-BTA1579S3 Datasheet
165Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP3906N3 CYSTEKEC-BTP3906N3 Datasheet
181Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA9012A3 CYSTEKEC-BTA9012A3 Datasheet
326Kb / 8P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP5401A3 CYSTEKEC-BTP5401A3 Datasheet
154Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BCP53L3 CYSTEKEC-BCP53L3 Datasheet
265Kb / 7P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com